công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS404 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 1SS404
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

1SS404 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  1SS404_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 1SS404_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 1SS404_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1SS404
2007-11-01
2
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Reverse voltage VR (V)
IR – VR
Ambient temperature Ta (°C)
P – Ta
Reverse voltage VR (V)
CT – VR
0
0.1
0.5
0.4
0.3
0.2
10
μ
10 m
1 m
100 m
100
μ
Ta
= 100°C
75°C
50°C
25°C
−25°C
0°C
0
1
μ
12
24
16
8
4
10 n
20
100 n
10
μ
1 m
10 m
100
μ
Ta
= 100°C
75°C
50°C
25°C
−25°C
0°C
0.01
1
100
30
10
300
1
0.03
0.3
3
10
100
1000
30
0.1
3
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
140
0
40
75
150
100
50
25
0
125
100
80
60
20
120
Mounted on a glass epoxy
circuit board of 20 x 20mm,
pad dimension 4 x 4mm.


Số phần tương tự - 1SS404_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1SS404WS SEMTECH_ELEC-1SS404WS Datasheet
172Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
1SS404 MCC-1SS404_13 Datasheet
186Kb / 2P
   High Speed Switching Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS404 BILIN-1SS404_13 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
1SS404 JIANGSU-1SS404_15 Datasheet
602Kb / 4P
   SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS404 BILIN-1SS404_18 Datasheet
193Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results

Mô tả tương tự - 1SS404_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1SS388 PANJIT-1SS388 Datasheet
116Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL SCHOTTKY BARRIER TYPE
1SS388 PANJIT-1SS388_16 Datasheet
175Kb / 5P
   SILICON EPITAXIAL SCHOTTKY BARRIER TYPE
1SS388 PANJIT-1SS388_V01 Datasheet
174Kb / 5P
   SILICON EPITAXIAL SCHOTTKY BARRIER TYPE
May 31,2016REV.
logo
Toshiba Semiconductor
JDH2S01T TOSHIBA-JDH2S01T Datasheet
70Kb / 2P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSR05S30U TOSHIBA-DSR05S30U Datasheet
184Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSF05S30U TOSHIBA-DSF05S30U Datasheet
183Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSF07S30U TOSHIBA-DSF07S30U Datasheet
186Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSR07S30U TOSHIBA-DSR07S30U Datasheet
188Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSR05S30CTB TOSHIBA-DSR05S30CTB Datasheet
179Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
DSF05S30CTB TOSHIBA-DSF05S30CTB Datasheet
178Kb / 3P
   Diode Silicon Epitaxial Schottky Barrier Type
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com