công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16269DGGRE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16269DGGRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ALVCH16269DGGRE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments 74ALVCH16269DGGRE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Device
Package
Pins
Site
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
74ALVCH16269ZQLR
ZQL
56
SITE 32
346.0
346.0
33.0
SN74ALVCH16269DGGR
DGG
56
SITE 41
346.0
346.0
41.0
SN74ALVCH16269DLR
DL
56
SITE 41
346.0
346.0
49.0
SN74ALVCH16269KR
GQL
56
SITE 32
346.0
346.0
33.0
SN74ALVCH16269KR
GQL
56
SITE 60
342.9
336.6
28.58
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
4-Oct-2007
Pack Materials-Page 2


Số phần tương tự - 74ALVCH16269DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601 PHILIPS-74ALVCH162601 Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601 NEXPERIA-74ALVCH162601 Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601DGG PHILIPS-74ALVCH162601DGG Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601DGG NEXPERIA-74ALVCH162601DGG Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
Texas Instruments
74ALVCH162601DLG4 TI-74ALVCH162601DLG4 Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16269DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALVCHR16269A TI-SN74ALVCHR16269A Datasheet
181Kb / 12P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162268 TI1-SN74ALVCH162268_15 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCHR16269A TI1-SN74ALVCHR16269A_14 Datasheet
154Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162268 TI-SN74ALVCH162268 Datasheet
152Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162270 HITACHI-HD74ALVCH162270 Datasheet
66Kb / 14P
   12-bit to 24-bit Registered Bus Exchanger with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN74ALVC16270 TI1-SN74ALVC16270 Datasheet
188Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCHR162269A HITACHI-HD74ALVCHR162269A Datasheet
67Kb / 13P
   12-bit to 24-bit Registered Bus Exchanger with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16269 TI-SN74ALVCH16269 Datasheet
140Kb / 10P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC162268 TI1-SN74ALVC162268 Datasheet
199Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT REGISTERED BUS EXCHANGER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH16270 HITACHI-HD74ALVCH16270 Datasheet
67Kb / 13P
   12-bit to 24-bit Registered Bus Exchanger with 3-state Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com