công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KZ2W100LR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện KZ2W100LR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CHIP TYPE, EXTRA LOW IMPEDANCE
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

KZ2W100LR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  KZ2W100LR Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 7Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 8Page - DB Lectro Inc KZ2W100LR Datasheet HTML 9Page - DB Lectro Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
KZ Series
6.3
10
16
WV
F
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
10
4 x 5.4
1.8
80
15
4 x 5.4
1.8
80
22
4 x 5.4
1.8
80
4 x 5.4
1.8
80
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
27
4 x 5.4
1.8
80
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
5 x 5.4
0.76
150
33
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
47
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
56
5 x 5.4
0.76
150
6.3 x 5.4
0.44
230
6.3 x 5.4
0.44
230
68
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 5.4
0.44
230
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
100
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
150
6.3 x 5.4
0.44
230
6.3 x 7.7
0.34
280
6.3 x 7.7
0.34
280
220
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
6.3 x 7.7
0.34
280
8 x 10.5
(6.3 x 7.7)
0.17
(0.34)
450
(280)
330
6.3 x 7.7
0.34
280
8 x 10.5
0.17
450
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.09
(0.17)
670
(450)
470
8 x 10.5
0.17
450
8 x 10.5
0.17
450
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.09
(0.17)
670
(450)
680
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.09
(0.17)
670
(450)
10 x 10.5
0.09
670
10x 10.5
0.09
670
1000
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.09
(0.17)
670
(450)
10 x 10.5
0.09
670
10 x 10.5
0.09
670
1500
10 x 10.5
0.09
670
25
35
50
WV
F
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
Case size Impedance
R.C.
4.7
4 x 5.4
1.8
80
5 x 5.4
1.52
85
10
4 x 5.4
1.8
80
5 x 5.4
(4 x 5.4)
0.76
(1.8)
150
(80)
6.3 x 5.4
0.88
165
15
5 x 5.4
0.76
150
5 x 5.4
0.76
150
6.3 x 5.4
0.88
165
22
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 7.7
0.68
185
27
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 5.4
0.44
230
6.3 x 7.7
0.68
185
33
6.3 x 5.4
(5 x 5.4)
0.44
(0.76)
230
(150)
6.3 x 5.4
0.44
230
6.3 x 7.7
0.68
185
47
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
6.3 x 7.7
0.68
185
56
6.3 x 7.7
(6.3 x 5.4)
0.34
(0.44)
280
(230)
6.3 x 7.7
0.34
280
8 x 10.5
0.34
300
68
6.3 x 7.7
0.34
280
6.3 x 7.7
0.34
280
8 x 10.5
0.34
300
100
6.3 x 7.7
0.34
280
8 x 10.5
0.17
450
10 x 10.5
0.18
670
150
8 x 10.5
(6.3 x 7.7)
0.17
(0.34)
450
(280)
10 x 10.5
0.09
670
10 x 10.5
0.18
670
220
8 x 10.5
0.17
450
10 x 10.5
0.09
670
10 x 10.5
0.18
670
330
10 x 10.5
(8 x 10.5)
0.09
(0.17)
670
(450)
10 x 10.5
0.09
670
470
10 x 10.5
0.09
670
maximum impedance ( ) at 20 C 100kHz, ripple current (mA rms) at 105 C 100kHz
Frequency
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
Coefficient
0.35
0.50
0.64
0.83
1.00
Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for
your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT
Case size
∅D×L (mm),
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com


Số phần tương tự - KZ2W100LR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
KZ27 SCHNEIDER-KZ27 Datasheet
78Kb / 2P
   handle 34 mm old shape - black - set of 5
Feb 10, 2022
More results

Mô tả tương tự - KZ2W100LR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DB Lectro Inc
FZ1A100KC DBLECTRO-FZ1A100KC Datasheet
567Kb / 13P
   CHIP TYPE, LONG LIFE WITH EXTRA LOWER IMPEDANCE
logo
Nichicon corporation
UUD1H101MNL1GS NICHICON-UUD1H101MNL1GS Datasheet
56Kb / 2P
   Chip Type, Low Impedance
UCM NICHICON-UCM Datasheet
965Kb / 2P
   Chip Type, Low Impedance
UCV NICHICON-UCV_17 Datasheet
629Kb / 2P
   Chip Type, Low Impedance.
UUD0J331MCL1GS NICHICON-UUD0J331MCL1GS Datasheet
452Kb / 3P
   Chip Type, Low Impedance
logo
DB Lectro Inc
LZ1H010KC DBLECTRO-LZ1H010KC Datasheet
508Kb / 13P
   CHIP TYPE, LOW IMPEDANCE
logo
Nichicon corporation
UCV NICHICON-UCV_18 Datasheet
630Kb / 2P
   Chip Type, Low Impedance.
logo
SAMWHA ELECTRIC
CK1V227M08010VR200 SAMWHA-CK1V227M08010VR200 Datasheet
286Kb / 2P
   Chip type, Low Impedance, High CV Series
logo
RHOPOINT COMPONENTS
PCH163250T RHOPOINT-PCH163250T Datasheet
69Kb / 1P
   CHIP TYPE IMPEDANCE CONVERTER
logo
Bourns Electronic Solut...
MT4532-250Y BOURNS-MT4532-250Y Datasheet
661Kb / 5P
   Low Impedance Chip Ferrite Beads
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com