công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA33K063 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

tên linh kiện CA33K063
Giải thích chi tiết về linh kiện  CA Hermetically Sealed Axial Tantalum Capacitor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Trang chủ  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

CA33K063 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  CA33K063 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc CA33K063 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ⅳ、 How to Order
CA
33
M
032
Type
Capacitance
Tolerance
Rated Voltage
33=33 μF
M=±20%
K=±10%
J=±5%
6.3V=006
10V=010
16V=016
25V=025
32V=032
40V=040
63V=063
75V=075
100V=100
DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com


Số phần tương tự - CA33K063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
CA33-1 MACOM-CA33-1 Datasheet
382Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 2 to 2400 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
CA33-1 MA-COM-CA33-1 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 2 to 2400 MHz
logo
Intersil Corporation
CA3304 INTERSIL-CA3304 Datasheet
117Kb / 11P
   4-Bit, 25 MSPS, Flash A/D Converters
August 1997
CA3304 INTERSIL-CA3304 Datasheet
295Kb / 12P
   4-Bit, 25 MSPS, Flash A/D Converters
CA3304A INTERSIL-CA3304A Datasheet
117Kb / 11P
   4-Bit, 25 MSPS, Flash A/D Converters
August 1997
More results

Mô tả tương tự - CA33K063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T352F227 KEMET-T352F227 Datasheet
590Kb / 84P
   TANTALUM HERMETICALLY SEALED / AXIAL
T110A474K035AT KEMET-T110A474K035AT Datasheet
568Kb / 38P
   TANTALUM HERMETICALLY SEALED / AXIAL ??MIL-PRF-39003
logo
Cornell Dubilier Electr...
THF CDE-THF Datasheet
204Kb / 3P
   Hermetically Sealed Axial Lead Solid Tantalum Capacitors
TXA825K006P1A CDE-TXA825K006P1A Datasheet
316Kb / 3P
   Hermetically Sealed Axial Lead Solid Tantalum Capacitors
TAS225K006P1A CDE-TAS225K006P1A Datasheet
681Kb / 5P
   Hermetically Sealed Axial Lead Solid Tantalum Capacitors
THF157K006P1F CDE-THF157K006P1F Datasheet
233Kb / 2P
   Hermetically Sealed Axial Lead Solid Tantalum Capacitors
TAS225K006P1A CDE-TAS225K006P1A_16 Datasheet
139Kb / 6P
   Hermetically Sealed Axial Lead Solid Tantalum Capacitors
logo
Kemet Corporation
CSRXXB565KM KEMET-CSRXXB565KM Datasheet
568Kb / 38P
   TANTALUM HERMETICALLY SEALED
logo
Cornell Dubilier Electr...
CSR13 CDE-CSR13 Datasheet
636Kb / 7P
   Solid Tantalum Capacitors 125 ?C, Hermetically Sealed, Axial Leaded, Solid Tantalum Capacitors
CSR21 CDE-CSR21 Datasheet
326Kb / 2P
   Solid Tantalum Capacitors 125 ?C, Hermetically Sealed, Axial Leaded, Solid Tantalum Capacitors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com