công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB20NM60D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB20NM60D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 0.26廓 - 20A - D2PAK FDmesh??Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB20NM60D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STB20NM60D Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB20NM60D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Electrical characteristics
STB20NM60D
4/13
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 4.
On/off states
Symbol
Parameter
Test condictions
Min
Typ
Max Unit
V(BR)DSS
Drain-source breakdown
voltage
ID = 250µA, VGS = 0
600
V
IDSS
Zero gate voltage
drain current (VGS = 0)
VDS = Max rating
VDS = Max rating, TC = 125 °C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = ±30V
±10
0
µA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 250µA
3
4
5
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10V, ID = 10A
0.26 0.29
Table 5.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test condictions
Min
Typ
Max Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %
Forward transconductance
VDS > ID(on) x RDS(on)max,
ID =10A
9S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer capacitance
VDS = 25V, f = 1 MHz, VGS = 0
1300
500
35
pF
pF
pF
Coss eq.
(2)
2.
Coss eq. is defined as a constant equivalent capacitance giving the same charging time as Coss when VDS
increases from 0 to 80%
Equivalent output capacitance
VGS = 0V, VDS = 0V to 480V
190
pF
RG
Gate input resistance
f=1 MHz Gate DC Bias = 0
Test signal level = 20mV
open drain
2.7
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 480V, ID = 20A,
VGS = 10V
(see Figure 13)
37
10
17
52
nC
nC
nC


Số phần tương tự - STB20NM60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB20NM60D ISC-STB20NM60D Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB20NM60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP20N50F FAIRCHILD-FDP20N50F Datasheet
820Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 20A, 0.26廓
FDP20N50F FAIRCHILD-FDP20N50F_11 Datasheet
375Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 20A, 0.26廓
logo
STMicroelectronics
STB20NM50FD STMICROELECTRONICS-STB20NM50FD Datasheet
287Kb / 7P
   N-CHANNEL 500V - 0.20ohm - 20A D2PAK FDmesh?줡ower MOSFET With FAST DIODE
logo
Fairchild Semiconductor
FDA20N50F FAIRCHILD-FDA20N50F_12 Datasheet
378Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 22A, 0.26廓
FDA20N50F FAIRCHILD-FDA20N50F Datasheet
606Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 22A, 0.26廓
FCB20N60F FAIRCHILD-FCB20N60F_12 Datasheet
341Kb / 6P
   600V N-Channe MOSFET 600V, 20A, 190m廓
logo
Unisonic Technologies
20N60 UTC-20N60 Datasheet
176Kb / 3P
   20A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Components Intern...
IRF820 FCI-IRF820 Datasheet
93Kb / 3P
   20A 600V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
STMicroelectronics
STF20NM50D STMICROELECTRONICS-STF20NM50D Datasheet
494Kb / 11P
   N-CHANNEL 500V - 0.22W - 20A TO-220/TO-220FP/D2PAK FDmesh??Power MOSFET (with FAST DIODE)
STB20NM50 STMICROELECTRONICS-STB20NM50_07 Datasheet
317Kb / 14P
   N-channel 500V - 0.20廓 - 20A - TO220/FP-D2PAK-I2PAK MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com