công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G10519-14 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hamamatsu Corporation

tên linh kiện G10519-14
Giải thích chi tiết về linh kiện  InGaAs APD with preamp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

G10519-14 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hamamatsu Corporation

  G10519-14 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation G10519-14 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
InGaAs APD with preamp
G10519-14
HAMAMATSU PHOTONICS K.K., Solid State Division
1126-1 Ichino-cho, Higashi-ku, Hamamatsu City, 435-8558 Japan, Telephone: (81) 53-434-3311, Fax: (81) 53-434-5184, www.hamamatsu.com
U.S.A.: Hamamatsu Corporation: 360 Foothill Road, P.O.Box 6910, Bridgewater, N.J. 08807-0910, U.S.A., Telephone: (1) 908-231-0960, Fax: (1) 908-231-1218
Germany: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH: Arzbergerstr. 10, D-82211 Herrsching am Ammersee, Germany, Telephone: (49) 08152-3750, Fax: (49) 08152-2658
France: Hamamatsu Photonics France S.A.R.L.: 19, Rue du Saule Trapu, Parc du Moulin de Massy, 91882 Massy Cedex, France, Telephone: 33-(1) 69 53 71 00, Fax: 33-(1) 69 53 71 10
United Kingdom: Hamamatsu Photonics UK Limited: 2 Howard Court, 10 Tewin Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1BW, United Kingdom, Telephone: (44) 1707-294888, Fax: (44) 1707-325777
North Europe: Hamamatsu Photonics Norden AB: Smidesvägen 12, SE-171 41 Solna, Sweden, Telephone: (46) 8-509-031-00, Fax: (46) 8-509-031-01
Italy: Hamamatsu Photonics Italia S.R.L.: Strada della Moia, 1/E, 20020 Arese, (Milano), Italy, Telephone: (39) 02-935-81-733, Fax: (39) 02-935-81-741
Information furnished by HAMAMATSU is believed to be reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omissions.
Specifications are subject to change without notice. No patent rights are granted to any of the circuits described herein. ©2007 Hamamatsu Photonics K.K.
Cat. No. KAPD1021E02
Apr. 2007 DN
2.99 ± 0.01
Vout+
Vcc
Vee (GND)
Vapd
Vout-
5
6.2-0.1
+0
3.9
5.8
2.92 ± 0.05
2.54
(5 ×)
0.35 ± 0.05
60˚
OPTICAL
REFERENCE
PLANE
2
s Bit error rate
-40
-30
-31
-33
-35
-37
-39
-32
-34
-36
-38
10
-12
10
-11
10
-10
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
AVERAGE OPTICAL INPUT POWER (dBm)
(Ta=25 ˚C,
λ=1.55 µm, 2.7 Gbps, PRBS=223-1, Extinction ratio=8.2 dB, M=10)
KAPDB0138EA
s Dimensional outline
(unit: mm, unless otherwise noted: ±0.1)
KAPDA0035ED
s Gain, ambient temperature vs.
minimum receivable sensitivity
1
100
10
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
GAIN
(Ta=25 ˚C,
λ=1.55 µm, 2.7 Gbps, PRBS=223-1, BER=10-10, Extinction ratio=8.2 dB)
KAPDB0139EA
s Frequency characteristic
10 MHz
100 MHz
10 GHz
1 GHz
20
-20
FREQUENCY
(Ta=25 ˚C,
λ=1.55 µm, M=10)
15
10
5
0
-5
-10
-15
KAPDB0105EA


Số phần tương tự - G10519-14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
G10518-51 HAMAMATSU-G10518-51 Datasheet
311Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode with preamp
G10518-54 HAMAMATSU-G10518-54 Datasheet
311Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode with preamp
More results

Mô tả tương tự - G10519-14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eudyna Devices Inc
FRM5N142GW EUDYNA-FRM5N142GW Datasheet
339Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5W231KT EUDYNA-FRM5W231KT Datasheet
321Kb / 5P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5J141GT EUDYNA-FRM5J141GT Datasheet
304Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
logo
List of Unclassifed Man...
FRM5N143DS ETC1-FRM5N143DS Datasheet
1Mb / 7P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
logo
Eudyna Devices Inc
FRM5W232HY EUDYNA-FRM5W232HY Datasheet
262Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5N141GW EUDYNA-FRM5N141GW Datasheet
306Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5W232LY EUDYNA-FRM5W232LY Datasheet
128Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5N141GT EUDYNA-FRM5N141GT Datasheet
309Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5W232FY EUDYNA-FRM5W232FY Datasheet
127Kb / 4P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
FRM5W621KT EUDYNA-FRM5W621KT Datasheet
181Kb / 5P
   InGaAs-APD/Preamp Receiver
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com