công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G8422 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Hamamatsu Corporation

tên linh kiện G8422
Giải thích chi tiết về linh kiện  InGaAs PIN photodiode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

G8422 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Hamamatsu Corporation

  G8422_06 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation G8422_06 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation G8422_06 Datasheet HTML 3Page - Hamamatsu Corporation G8422_06 Datasheet HTML 4Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
InGaAs PIN photodiode
G8422/G8372/G5852 series
ELEMENT TEMPERATURE (˚C)
10
3
(Typ.)
10
4
10
5
10
6
-40
-20
0
20
20
0
0.4
0.8
1.2
1.6
CURRENT (A)
0
-40
-60
-20
40
(Typ. Ta=25 ˚C, Thermal resistance of heatsink=3 ˚C/W)
ONE-STAGE
TE-COOLED TYPE
TWO-STAGE
TE-COOLED TYPE
1.2
VOLTAGE (V)
1.0
0.6
0
0.8
1.4
1.6
(Typ. Ta=25 ˚C, Thermal resistance of heatsink=3 ˚C/W)
0.4
0.2
0
0.4
0.8
0.2
0.6
1.0
1.2
ONE-STAGE
TE-COOLED TYPE
TWO-STAGE
TE-COOLED TYPE
s Thermistor temperature characteristic
KIRDB0116EA
s Cooling characteristics of TE-cooler
KIRDB0231EA
s Current vs. voltage characteristics of TE-cooler
KIRDB0115EB
3


Số phần tương tự - G8422_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
G8422-03 HAMAMATSU-G8422-03 Datasheet
255Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
G8422-05 HAMAMATSU-G8422-05 Datasheet
255Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
More results

Mô tả tương tự - G8422_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
G8376 HAMAMATSU-G8376_06 Datasheet
182Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode
G8195 HAMAMATSU-G8195 Datasheet
130Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode
G6742 HAMAMATSU-G6742 Datasheet
336Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode
G8370 HAMAMATSU-G8370 Datasheet
220Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
G8421 HAMAMATSU-G8421 Datasheet
169Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
G8941 HAMAMATSU-G8941_04 Datasheet
147Kb / 3P
   InGaAs PIN photodiode
G9906-01 HAMAMATSU-G9906-01 Datasheet
61Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode
G8370-10 HAMAMATSU-G8370-10 Datasheet
122Kb / 2P
   InGaAs PIN photodiode
G8605 HAMAMATSU-G8605 Datasheet
247Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
G8422 HAMAMATSU-G8422 Datasheet
255Kb / 4P
   InGaAs PIN photodiode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KPPB1-LG125 KODENSHI-KPPB1-LG125 Datasheet
190Kb / 2P
   InGaAs PIN Photodiode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com