công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8881SRGETG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8881SRGETG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8881SRGETG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8881SRGETG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
www.ti.com
TIMING DIAGRAMS
CS
Case1:StandaloneoperationwithoutSDO,
tiedlow.
LDAC
Case2:StandaloneoperationwithoutSDO,
active.
LDAC
SCLK
SDI
LDAC
t
9
t
8
t
4
t
5
t
6
t
3
t
1
t
2
t
7
InputRegister
andDACLatch
Updated
Low
Bit15(N)
Bit14(N)
Bit1(N)
Bit0(N)
CS
SCLK
SDI
LDAC
t
9
t
8
t
4
t
5
t
6
t
3
t
1
t
2
t
7
InputRegister
Updated
High
=DontCare
Bit15=MSB
Bit0=LSB
Bit15(N)
Bit14(N)
Bit1(N)
Bit0(N)
DACLatch
Updated
t
14
t
15
DAC8881
SBAS422A – JULY 2007 – REVISED SEPTEMBER 2007
Figure 1. Timing Diagram of Standalone Operation without SDO
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): DAC8881


Số phần tương tự - DAC8881SRGETG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
DAC888 AD-DAC888_15 Datasheet
3Mb / 12P
   8-BIt LevelTriggered Latch
REV. B
More results

Mô tả tương tự - DAC8881SRGETG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC9881_0808 TI-DAC9881_0808 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC9881 TI-DAC9881 Datasheet
296Kb / 13P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC9881 TI1-DAC9881_15 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8581 TI-DAC8581 Datasheet
507Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, LOW-NOISE, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8581 TI1-DAC8581_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, LOW-NOISE, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC7641 TI1-DAC7641_08 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7641 BURR-BROWN-DAC7641 Datasheet
1,000Kb / 18P
   16-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC7641 BURR-BROWN-DAC7641_08 Datasheet
1Mb / 22P
   16-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC7664 TI-DAC7664 Datasheet
452Kb / 28P
[Old version datasheet]   16-BIT, QUAD VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7744 BURR-BROWN-DAC7744 Datasheet
458Kb / 23P
   16-Bit, Quad Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com