công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6451A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM6451A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Variable Volume IC
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6451A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM6451A Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451A Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
SM6451A
SEIKO NPC CORPORATION —4
AC Digital Characteristics
DVDD = AVDD = VDD = 4.5 to 5.5V, VSS = 0V, Ta = −40 to 85°C
Serial inputs (MDT, MCK, MLEN)
Reset input (RSTN)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
MCK, MLEN rise time
tr
100
ns
MCK, MLEN fall time
tf
100
ns
MCK pulse cycle
tMCK
100
10000
ns
MDT setup time
tMDS
50
ns
MDT hold time
tMDH
50
ns
MLEN setup time
tMCS
50
ns
MLEN hold time
tMCH
50
ns
MLEN LOW-level pulsewidth
tMEWL
16
tMCK
MLEN HIGH-level pulsewidth
tMEWH
50
5000
ns
Parameter
Symbol
Rating
Unit
min
typ
max
RSTN LOW-level pulsewidth
tRSTN
100
ns
tMEWL
MDT
MCK
MCK
MLEN
0.5VDD
0.9VDD
0.5VDD
0.5VDD
tMDS
tMDH
tMCS
tMCH
tf
tr
tMEWH
0.5VDD
MLEN
0.1VDD
0.9VDD
0.1VDD


Số phần tương tự - SM6451A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6451AV NPC-SM6451AV Datasheet
149Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6451AVNIPPON NPC-SM6451AVNIPPON Datasheet
149Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
More results

Mô tả tương tự - SM6451A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6451AVNIPPON NPC-SM6451AVNIPPON Datasheet
149Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6451BV NPC-SM6451BV Datasheet
155Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6451B NPC-SM6451B Datasheet
162Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6452AM NPC-SM6452AM Datasheet
130Kb / 16P
   Audio Variable Volume ICs
logo
Sanyo Semicon Device
LV3319PM SANYO-LV3319PM Datasheet
875Kb / 26P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
LV3328PM SANYO-LV3328PM Datasheet
274Kb / 26P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
logo
ON Semiconductor
LV3313PM-TLM-E ONSEMI-LV3313PM-TLM-E Datasheet
123Kb / 18P
   Electronic Volume IC for Car Audio Systems
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV3329PE SANYO-LV3329PE Datasheet
230Kb / 30P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC3303 FUMAN-TC3303 Datasheet
354Kb / 7P
   3W-D stereo audio amplifier IC with volume control
logo
ON Semiconductor
LV3319PM ONSEMI-LV3319PM Datasheet
281Kb / 26P
   Electronic Volume IC
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com