công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM1125 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM1125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multimelody IC for Pagers
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM1125 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM1125_06 Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM1125_06 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
SM1125 series
SEIKO NPC CORPORATION —10
Tempo
There are 29 tempos that can be selected for each melody. The tempo varies with the clock frequency.
Quarter note ( ) length = 1536
× tempo counter frequency divider ÷ clock frequency
(Ex. 1) Tempo code = 1F (divider = 32), clock frequency = 32.768kHz (32.768kHz system)
1536
× 32 ÷ 32768 = 1.5 (seconds)
(Ex. 2) Tempo code = 18 (divider = 25), CLK frequency = 153.6kHz (38.4kHz system)
1536
× 25 ÷ 38400 = 1.0 (seconds)
Table 5. Tempo range
ROM
32.768kHz system
37.5kHz system
38.4kHz system
48kHz system
Code
Frequency
divider
Tempo
=
Tempo
=
Tempo
=
Tempo
=
03
4
Prestissimo
320.0
Prestissimo
366.2
Prestissimo
375.0
Prestissimo
468.8
04
5
256.0
293.0
300.0
375.0
05
6
213.3
244.1
250.0
312.5
06
7
Presto
182.9
209.3
214.3
267.9
07
8
Allegro
160.0
Presto
183.1
Presto
187.5
234.4
08
9
142.2
Allegro
162.8
Allegro
166.7
208.3
09
10
128.0
146.5
150.0
Presto
187.5
0A
11
Moderato
116.4
133.2
136.4
170.5
0B
12
106.7
122.1
125.0
Allegro
156.3
0C
13
Andante
98.5
Moderato
112.7
Moderato
115.4
144.2
0D
14
91.4
Andante
104.6
107.1
133.9
0E
15
85.3
97.7
Andante
100.0
125.0
0F
16
80.0
91.6
93.8
Moderato
117.2
10
17
Adagio
75.3
86.2
88.2
110.3
11
18
71.1
81.4
83.3
Andante
104.2
12
19
67.4
77.1
78.9
98.7
13
20
Larghetto
64.0
Adagio
73.2
Adagio
75.0
93.8
14
21
61.0
69.8
71.4
89.3
15
22
Largo
58.2
66.6
68.2
85.2
16
23
55.7
Larghetto
63.7
Larghetto
65.2
81.5
17
24
53.3
61.0
62.5
78.1
18
25
51.2
Largo
58.6
60.0
Adagio
75.0
19
26
49.2
56.3
Largo
57.7
72.1
1A
27
47.4
54.3
55.6
69.4
1B
28
45.7
52.3
53.6
67.0
1C
29
44.1
50.5
51.7
Larghetto
64.7
1D
30
42.7
48.8
50.0
62.5
1E
31
41.3
47.3
48.4
60.5
1F
32
40.0
45.8
46.9
Largo
58.6


Số phần tương tự - SM1125_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM1125ABV NPC-SM1125ABV Datasheet
93Kb / 9P
   Multimelody IC for Pagers
More results

Mô tả tương tự - SM1125_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM1125 NPC-SM1125 Datasheet
96Kb / 12P
   Multimelody IC for Pagers
SM1124 NPC-SM1124 Datasheet
92Kb / 10P
   Multimelody IC for Pagers
SM1125ABV NPC-SM1125ABV Datasheet
93Kb / 9P
   Multimelody IC for Pagers
logo
New Japan Radio
NJM2537 NJRC-NJM2537_1 Datasheet
228Kb / 10P
   FM IF IC FOR PAGERS
logo
Rohm
BH6111FV ROHM-BH6111FV Datasheet
148Kb / 9P
   Power unit IC for pagers
logo
New Japan Radio
NJM2537 NJRC-NJM2537 Datasheet
321Kb / 10P
   FM IF IC FOR PAGERS
logo
Nippon Precision Circui...
SM8211M NPC-SM8211M Datasheet
145Kb / 22P
   POCSAG Decoder For Pagers
logo
CML Microcircuits
FX013 CMLMICRO-FX013 Datasheet
229Kb / 6P
   HSC Tone Decoder for pagers
logo
Nippon Precision Circui...
SM8213AM NPC-SM8213AM Datasheet
171Kb / 33P
   POCSAG Decoder For Multiframe Pagers
logo
Rohm
BH6113FV ROHM-BH6113FV Datasheet
207Kb / 11P
   Power unit ICs for pagers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com