công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LV86 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors |
|
74LV86 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors |
8 / 15 page 74LV86_3 © NXP B.V. 2007. All rights reserved. Product data sheet Rev. 03 — 27 November 2007 8 of 15 NXP Semiconductors 74LV86 Quad 2-input exclusive-OR gate 12. Package outline Fig 8. Package outline SOT27-1 (DIP14) UNIT A max. 1 2 (1) (1) b1 cD (1) Z Ee MH L REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTION ISSUE DATE IEC JEDEC JEITA mm inches DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions) SOT27-1 99-12-27 03-02-13 A min. A max. b max. w M E e 1 1.73 1.13 0.53 0.38 0.36 0.23 19.50 18.55 6.48 6.20 3.60 3.05 0.254 2.54 7.62 8.25 7.80 10.0 8.3 2.2 4.2 0.51 3.2 0.068 0.044 0.021 0.015 0.77 0.73 0.014 0.009 0.26 0.24 0.14 0.12 0.01 0.1 0.3 0.32 0.31 0.39 0.33 0.087 0.17 0.02 0.13 050G04 MO-001 SC-501-14 MH c (e ) 1 ME A L A1 w M b1 e D A2 Z 14 1 8 7 b E pin 1 index 0 5 10 mm scale Note 1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm (0.01 inch) maximum per side are not included. DIP14: plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) SOT27-1 |
Số phần tương tự - 74LV86 |
|
Mô tả tương tự - 74LV86 |