công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LV86 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LV86
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input exclusive-OR gate
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LV86 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LV86 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LV86 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
74LV86_3
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 27 November 2007
6 of 15
NXP Semiconductors
74LV86
Quad 2-input exclusive-OR gate
10. Dynamic characteristics
[1]
All typical values are measured at Tamb =25 °C.
[2]
tpd is the same as tPLH and tPHL.
[3]
Typical values are measured at nominal supply voltage (VCC = 3.3 V).
[4]
CPD is used to determine the dynamic power dissipation (PD in µW).
PD =CPD × VCC2 × fi × N+ Σ(CL × VCC2 × fo) where:
fi = input frequency in MHz, fo = output frequency in MHz
CL = output load capacitance in pF
VCC = supply voltage in V
N = number of inputs switching
Σ(C
L × VCC
2
× f
o) = sum of the outputs.
Table 7.
Dynamic characteristics
GND = 0 V; For test circuit see Figure 7.
Symbol Parameter
Conditions
−40 °C to +85 °C
−40 °C to +125 °C
Unit
Min
Typ[1]
Max
Min
Max
tpd
propagation delay
nA, nB to nY; see Figure 6
[2]
VCC = 1.2 V
-
70
-
-
-
ns
VCC = 2.0 V
-
24
32
-
41
ns
VCC = 2.7 V
-
18
24
-
30
ns
VCC = 3.0 V to 3.6 V; CL =15pF
[3]
-11
-
-
-
ns
VCC = 3.0 V to 3.6 V
[3]
-
13
19
-
24
ns
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
16
-
20
ns
CPD
power dissipation
capacitance
CL = 50 pF; fi = 1 MHz;
VI = GND to VCC
[4]
-30
-
-
-
pF


Số phần tương tự - 74LV86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV86 NEXPERIA-74LV86 Datasheet
218Kb / 16P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03 - 27 November 2007
logo
Diodes Incorporated
74LV86A DIODES-74LV86A Datasheet
306Kb / 9P
   QUADRUPLE 2-INPUT EXCULSIVE OR GATES
74LV86AS14 DIODES-74LV86AS14 Datasheet
306Kb / 9P
   QUADRUPLE 2-INPUT EXCULSIVE OR GATES
74LV86AS14-13 DIODES-74LV86AS14-13 Datasheet
306Kb / 9P
   QUADRUPLE 2-INPUT EXCULSIVE OR GATES
More results

Mô tả tương tự - 74LV86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS86 FAIRCHILD-DM74LS86 Datasheet
61Kb / 5P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74LVC86A UTC-U74LVC86A_15 Datasheet
200Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT86-Q100 NEXPERIA-74HCT86-Q100 Datasheet
226Kb / 12P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 10 March 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS86 SLS-SL74LS86 Datasheet
29Kb / 3P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC86 FAIRCHILD-MM74HC86 Datasheet
81Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC86 HITACHI-HD74AC86 Datasheet
43Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR-Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com