công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA412Y-800C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BTA412Y-800C
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 A Three-quadrant triacs, insulated, high commutation, high temperature
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BTA412Y-800C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BTA412Y-800C Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BTA412Y-800C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
BTA412Y_SER_B_C_1
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 3 October 2007
4 of 12
NXP Semiconductors
BTA412Y series B and C
12 A 3-quadrant triacs, insulated, high commutation, high temperature
tp ≤ 20 ms
(1) dIT/dt limit
Fig 3.
Non-repetitive peak on-state current as a function of pulse duration; maximum values
f = 50 Hz
Tmb = 116 °C
Fig 4.
RMS on-state current as a function of surge
duration; maximum values
Fig 5.
RMS on-state current as a function of mounting
base temperature; maximum values
003aab812
10
10
2
10
3
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
tp (s)
ITSM
(A)
ITSM
t
IT
Tj(init) = 25 °C max
tp
(1)
003aab813
0
10
20
30
40
10
-2
10
-1
1
10
surge duration (s)
IT(RMS)
(A)
003aab814
0
5
10
15
-50
0
50
100
150
Tmb (°C)
IT(RMS)
(A)


Số phần tương tự - BTA412Y-800C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BTA412Y-800C NXP-BTA412Y-800C Datasheet
93Kb / 12P
   12 A three-quadrant triacs, insulated, high commutation, high temperature
Rev. 02-11 March 2008
logo
WeEn Semiconductors
BTA412Y-800C WEEN-BTA412Y-800C Datasheet
224Kb / 13P
   3Q Hi-Com Triac
More results

Mô tả tương tự - BTA412Y-800C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BTA412Y-600B NXP-BTA412Y-600B Datasheet
93Kb / 12P
   12 A three-quadrant triacs, insulated, high commutation, high temperature
Rev. 02-11 March 2008
BTA312Y NXP-BTA312Y Datasheet
89Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation insulated
Rev. 01-27 September 2007
BTA312 NXP-BTA312 Datasheet
81Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation high temperature
Rev. 01- 6 April 2007
BTA312B NXP-BTA312B_1 Datasheet
87Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation high temperature
Rev. 01-11 April 2007
BTA312 NXP-BTA312_1 Datasheet
89Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01-16 April 2007
BTA312X-600D NXP-BTA312X-600D Datasheet
94Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01-16 April 2007
BTA416Y NXP-BTA416Y Datasheet
82Kb / 12P
   16 A Three-quadrant triacs, insulated, high commutation, high temperature
Rev. 01-3 October 2007
BTA416Y-600B NXP-BTA416Y-600B Datasheet
90Kb / 12P
   16 A three-quadrant triacs insulated, high commutation, high temperature
Rev. 02-11 March 2008
BTA312-800B PHILIPS-BTA312-800B Datasheet
89Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01-13 March 2007
BTA312X NXP-BTA312X Datasheet
86Kb / 12P
   12 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01 - 11 April 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com