công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT86BQ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT86BQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHCT86BQ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT86BQ Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHCT86BQ Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
74AHC_AHCT86_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 15 November 2007
11 of 14
NXP Semiconductors
74AHC86; 74AHCT86
Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Fig 10. Package outline SOT762-1 (DHVQFN14)
terminal 1
index area
0.5
1
A1
Eh
b
UNIT
y
e
0.2
c
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
3.1
2.9
Dh
1.65
1.35
y1
2.6
2.4
1.15
0.85
e1
2
0.30
0.18
0.05
0.00
0.05
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT762-1
MO-241
- - -
- - -
0.5
0.3
L
0.1
v
0.05
w
0
2.5
5 mm
scale
SOT762-1
DHVQFN14: plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
14 terminals; body 2.5 x 3 x 0.85 mm
A(1)
max.
A
A1
c
detail X
y
y1 C
e
L
Eh
Dh
e
e1
b
26
13
9
8
7
1
14
X
D
E
C
B
A
02-10-17
03-01-27
terminal 1
index area
A
C
C
B
v M
w M
E(1)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.
D(1)


Số phần tương tự - 74AHCT86BQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT86BQ NEXPERIA-74AHCT86BQ Datasheet
235Kb / 14P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 5 June 2020
74AHCT86BQ-Q100 NEXPERIA-74AHCT86BQ-Q100 Datasheet
705Kb / 15P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT86BQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LV86 NXP-74LV86 Datasheet
96Kb / 15P
   Quad 2-input exclusive-OR gate
Rev. 03-27 November 2007
logo
Fairchild Semiconductor
74AC86PC FAIRCHILD-74AC86PC Datasheet
98Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS386 MOTOROLA-SN54LS386 Datasheet
120Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC86 PHILIPS-74HC86 Datasheet
34Kb / 6P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
December 1990
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS86 FAIRCHILD-DM74LS86 Datasheet
61Kb / 5P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74LVC86A UTC-U74LVC86A_15 Datasheet
200Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT86-Q100 NEXPERIA-74HCT86-Q100 Datasheet
226Kb / 12P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 3 - 10 March 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV86 PHILIPS-74LV86 Datasheet
103Kb / 10P
   Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Apr 20
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS86 SLS-SL74LS86 Datasheet
29Kb / 3P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC86 FAIRCHILD-MM74HC86 Datasheet
81Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC86 HITACHI-HD74AC86 Datasheet
43Kb / 7P
   Quad 2-Input Exclusive-OR-Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com