công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT79-600 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYT79-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rectifier diode ultrafast
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BYT79-600 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BYT79-600 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYT79-600 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
BYT79-600_1
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 16 October 2007
6 of 9
NXP Semiconductors
BYT79-600
Rectifier diode ultrafast
7.
Package outline
Fig 7.
Package outline SOD59 (2-lead TO-220AC)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOD59
99-09-13
05-10-25
2-lead TO-220AC
D
D1
q
P
L
12
L1
b1
e
Q
b
0
5
10 mm
scale
Plastic single-ended package; heatsink mounted; 1 mounting hole; 2-lead TO-220AC
SOD59
UNIT
A1
b1
D1
e
P
mm
5.08
qQ
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
A
b
D
c
L2
(1)
3.0
3.8
3.6
15.0
13.5
3.30
2.79
3.0
2.7
2.6
2.2
0.7
0.4
15.8
15.2
0.9
0.7
1.3
1.0
4.5
4.1
1.39
1.27
6.4
5.9
10.3
9.7
L1
E
L
A
E
A1
c
L2
(1)
Note
1. Terminals in this zone are uncontrolled.


Số phần tương tự - BYT79-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BYT79-600 ISC-BYT79-600 Datasheet
298Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
WeEn Semiconductors
BYT79-600 WEEN-BYT79-600 Datasheet
450Kb / 11P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
More results

Mô tả tương tự - BYT79-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYV25D-600 PHILIPS-BYV25D-600_15 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com