công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6N50FTF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6N50FTF
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET 500V, 5.5A, 1.15廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6N50FTF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6N50FTF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
FDD6N50F / FDU6N50F Rev. A
www.fairchildsemi.com
4
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. Maximum Safe Operating Area
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 10. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
*Notes:
1. VGS = 0V
2. ID = 250μA
TJ, Junction Temperature [
oC]
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
30μs
100μs
1ms
10ms
VDS, Drain-Source Voltage [V]
Operation in This Area
is Limited by R DS(on)
*Notes:
1. TC = 25
oC
2. TJ = 150
oC
3. Single Pulse
DC
50
25
50
75
100
125
150
0.0
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
TC, Case Temperature [
oC]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
1E-3
0.01
0.1
1
0.01
0.1
0.2
0.05
0.02
*Notes:
1. ZθJC(t) = 1.4
oC/W Max.
2. Duty Factor, D=t1/t2
3. TJM - TC = PDM * ZθJC(t)
0.5
Single pulse
Rectangular Pulse Duration [sec]
3
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FDD6N50FTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N50FTM FAIRCHILD-FDD6N50FTM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
More results

Mô tả tương tự - FDD6N50FTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFP730 TAK_CHEONG-TFP730 Datasheet
345Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
TFF730 TAK_CHEONG-TFF730 Datasheet
325Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
TFF8N60 TAK_CHEONG-TFF8N60 Datasheet
288Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 8A, 600V, 1.15廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDP12N50 FAIRCHILD-FDP12N50 Datasheet
381Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 11.5A, 0.65廓
FDD5N50NZF FAIRCHILD-FDD5N50NZF Datasheet
304Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 3.7A, 1.75廓
FDA28N50F FAIRCHILD-FDA28N50F_12 Datasheet
399Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 28A, 0.175廓
FDP13N50F FAIRCHILD-FDP13N50F Datasheet
621Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓
FDP12N50F FAIRCHILD-FDP12N50F Datasheet
701Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 11.5A, 0.7廓
FDP5N50 FAIRCHILD-FDP5N50 Datasheet
265Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 5A, 1.4廓
FDA28N50F FAIRCHILD-FDA28N50F Datasheet
541Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 28A, 0.175廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com