công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE32684AS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NEC

tên linh kiện NE32684AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE32684AS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NEC

  NE32684AS Datasheet HTML 1Page - NEC NE32684AS Datasheet HTML 2Page - NEC NE32684AS Datasheet HTML 3Page - NEC NE32684AS Datasheet HTML 4Page - NEC NE32684AS Datasheet HTML 5Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TYPICAL COMMON SOURCE SCATTERING PARAMETERS (TA = 25°C)
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
KS21
MAG1
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
(dB)
0.1
0.999
-2.3
6.403
178.0
0.002
88.9
0.480
-2.0
0.06
16.1
35.0
0.2
0.999
-4.0
6.366
176.1
0.003
88.6
0.480
-2.9
0.04
16.1
33.3
0.5
0.998
-9.6
6.384
170.6
0.007
87.6
0.480
-5.9
0.03
16.1
29.6
1.0
0.986
-18.9
6.298
161.0
0.014
77.6
0.476
-11.5
0.17
16.0
26.5
2.0
0.948
-36.2
6.108
143.6
0.026
72.2
0.467
-22.0
0.30
15.7
23.7
3.0
0.894
-52.3
5.792
127.1
0.038
62.0
0.449
-31.2
0.46
15.3
21.8
4.0
0.833
-67.8
5.404
112.1
0.049
55.8
0.436
-40.4
0.56
14.6
20.4
5.0
0.766
-82.1
5.063
97.6
0.058
49.4
0.413
-49.2
0.68
14.1
19.4
6.0
0.703
-95.8
4.713
84.3
0.067
44.1
0.394
-58.3
0.77
13.5
18.5
7.0
0.653
-108.6
4.385
71.3
0.074
38.3
0.382
-67.4
0.85
12.8
17.7
8.0
0.607
-119.6
4.112
59.8
0.082
33.8
0.374
-74.9
0.90
12.3
17.0
9.0
0.569
-130.6
3.861
48.6
0.090
28.3
0.375
-83.3
0.93
11.7
16.3
10.0
0.529
-141.4
3.686
37.5
0.097
23.4
0.378
-90.8
0.96
11.3
15.8
11.0
0.487
-153.2
3.517
26.0
0.107
18.4
0.374
-99.4
0.98
10.9
15.2
12.0
0.554
-166.0
3.376
14.8
0.114
11.8
0.365
-108.0
1.00
10.7
14.4
13.0
0.428
-179.3
3.262
4.1
0.121
6.3
0.354
-116.8
1.01
10.3
13.6
14.0
0.407
167.8
3.165
-5.9
0.130
0.6
0.341
-125.5
1.01
10.0
13.3
15.0
0.387
154.5
3.081
-17.3
0.138
-5.4
0.345
-136.6
0.99
9.8
13.5
16.0
0.368
139.9
3.007
-27.9
0.146
-13.5
0.352
-148.4
0.97
9.6
13.1
17.0
0.359
124.4
2.934
-40.2
0.154
-21.6
0.353
-160.0
0.96
9.3
12.8
18.0
0.358
107.6
2.910
-52.3
0.160
-30.1
0.349
-170.6
0.94
9.3
12.6
19.0
0.361
89.4
2.865
-65.4
0.169
-39.1
0.337
177.9
0.92
9.1
12.3
20.0
0.379
73.7
2.812
-77.8
0.174
-49.0
0.319
165.2
0.91
9.0
12.1
Note:
1. Gain Calculation:
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG = |S
21
|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
NE32684A
VDS = 2 V, ID = 20 mA
Coordinates in Ohms
Frequency in GHz
(VDS = 2 V, ID = 20 mA)
NE32684A


Số phần tương tự - NE32684AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE32000 NEC-NE32000 Datasheet
247Kb / 7P
   LOW COSET LOW NOISE K-BAND HETERO JUNCTION FET
NE32083A NEC-NE32083A Datasheet
247Kb / 7P
   LOW COSET LOW NOISE K-BAND HETERO JUNCTION FET
NE32084 NEC-NE32084 Datasheet
247Kb / 7P
   LOW COSET LOW NOISE K-BAND HETERO JUNCTION FET
NE321000 NEC-NE321000 Datasheet
48Kb / 12P
   C to Ka BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET CHIP
logo
California Eastern Labs
NE321000 CEL-NE321000 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
More results

Mô tả tương tự - NE32684AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
NE24283B CEL-NE24283B Datasheet
49Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE321000 CEL-NE321000_01 Datasheet
135Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32400 NEC-NE32400_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE321000 CEL-NE321000 Datasheet
141Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE24200 CEL-NE24200 Datasheet
47Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE32484A NEC-NE32484A_98 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32984D NEC-NE32984D Datasheet
51Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
NE32584C NEC-NE32584C_98 Datasheet
57Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE32584 CEL-NE32584 Datasheet
58Kb / 6P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
NEC
NE24200 NEC-NE24200_00 Datasheet
46Kb / 4P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET (SPACE QUALIFIED)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com