công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện UF100
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

UF100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  UF100_04 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF100_04 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-NOV.17.2004
Fig.3 FORWARD CHARACTERISTICS
Fig.4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Fig.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
Fig.2 PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
NO.OFCYCLES AT 60Hz
AMBIENT TEMPERATURE, C
O
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
25
50
75
100
125
150
1000
200
30
25
35
100
20
15
10
50
10
5
5
1
1
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
SINGLE PHASE
HALF WAVE
60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" LEAD LENGTHS
0.4
0.01
0.1
1.0
10
50-200V
600-1000V
T=25 C
A
O
400V
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
20
0
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
40
60
80
100
120
T=25 C
J
O
V
=50-400V
V
=600-1000V
RRM
RRM
T=75 C
J
O
T =125 C
J
O
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, %
0.1
1
10
100
1.0
10
100
T=25 C
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
J
O


Số phần tương tự - UF100_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
UF10060 MICROSEMI-UF10060 Datasheet
136Kb / 2P
   100 amp ultra fast rectifiers
logo
Pan Jit International I...
UF100 PANJIT-UF100_09 Datasheet
45Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - UF100_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MUR3060 NJSEMI-MUR3060 Datasheet
71Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
logo
Sensitron
SS6620 SENSITRON-SS6620 Datasheet
57Kb / 3P
   Ultrafast Recovery Rectifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MUR1650CT NJSEMI-MUR1650CT Datasheet
73Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
logo
Solid States Devices, I...
RC0138B SSDI-RC0138B_15 Datasheet
74Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
DPG10I300PA ISC-DPG10I300PA Datasheet
293Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
MUR1540 ISC-MUR1540 Datasheet
85Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
STTH60L06C ISC-STTH60L06C Datasheet
277Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
STTH8L06FP ISC-STTH8L06FP Datasheet
280Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
MUR1680C RECTRON-MUR1680C Datasheet
124Kb / 5P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
RFVS8TJ6S ISC-RFVS8TJ6S Datasheet
279Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
MUR8100D ISC-MUR8100D Datasheet
302Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com