công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK14EX8-TF15I bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Simtek Corporation

tên linh kiện STK14EX8-TF15I
Giải thích chi tiết về linh kiện  512Kx8 Autostore nvSRAM
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIMTEK [Simtek Corporation]
Trang chủ  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK14EX8-TF15I bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Simtek Corporation

Back Button STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 12Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 13Page - Simtek Corporation STK14EX8-TF15I Datasheet HTML 14Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
10
Simtek Confidential
April, 2007
Document Control #ML0060 Rev 1.0
STK14EC8
Preliminary
MODE SELECTION
E
W
G
A15-A0
Mode
I/O
Power
Notes
H
X
X
X
Not Selected
Output High Z
Standby
L
H
L
X
Read SRAM
Output Data
Active
L
L
X
X
Write SRAM
Input Data
Active
LH
L
0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x8B45
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
AutoStore Disable
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Active
q,r,s
LH
L
0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x8B46
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
AutoStore Enable
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Active
q,r,s
LH
L
0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x8FC0
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Nonvolatile Store
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output High Z
Active
ICC2
q,r,s
LH
L
0x4E38
0xB1C7
0x83E0
0x7C1F
0x703F
0x4C63
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Read SRAM
Nonvolatile Recall
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output Data
Output High Z
Active
q,r,s
Note q: The six consecutive addresses must be in the order listed. W must be high during all six consecutive cycles to enable a nonvolatile
cycle.
Note r: While there are 19 addresses on the STK14EC8, only the lower 16 are used to control software modes
Note s: I/O state depends on the state of G. The I/O table shown assumes G low


Số phần tương tự - STK14EX8-TF15I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14EC16 SIMTEK-STK14EC16 Datasheet
550Kb / 21P
   256Kx16 AutoStore nvSRAM
STK14EC16-BF15 SIMTEK-STK14EC16-BF15 Datasheet
550Kb / 21P
   256Kx16 AutoStore nvSRAM
STK14EC16-BF15I SIMTEK-STK14EC16-BF15I Datasheet
550Kb / 21P
   256Kx16 AutoStore nvSRAM
STK14EC16-BF15ITR SIMTEK-STK14EC16-BF15ITR Datasheet
550Kb / 21P
   256Kx16 AutoStore nvSRAM
STK14EC16-BF15TR SIMTEK-STK14EC16-BF15TR Datasheet
550Kb / 21P
   256Kx16 AutoStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK14EX8-TF15I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK14EC8 SIMTEK-STK14EC8_08 Datasheet
492Kb / 19P
   512Kx8 Autostore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8 Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK12C68 SIMTEK-STK12C68 Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com