công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BZX55-C24 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc. |
|
BZX55-C24 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc. |
3 / 4 page PAGE . 3 STAD-SEP.14.2004 Typical Characteristics (Tamb = 25 °C unless otherwise specified) Fig. 1 Thermal Resistance vs. Lead Length Fig. 2 Total Power Dissipation vs. Ambient Temperature Fig. 3 Typical Change of Working Voltage under Operating Conditions at Tamb=25°C 95 9611 0 5 10 15 0 100 200 300 400 500 20 l – Lead Length ( mm ) ll TL=constant 0 40 80 120 160 0 100 300 400 500 600 Tamb– Ambient Temperature(°C ) 200 95 9602 200 0 5 10 15 20 1 10 100 1000 VZ – Z-Voltage(V) 25 95 9598 IZ=5mA Tj=25°C Fig. 4 Typical Change of Working Voltage vs. Junction Temperature Fig. 5 Temperature Coefficient of Vz vs. Z-Voltage Fig. 6 Diode Capacitance vs. Z-Voltage –60 0 60 120 180 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Tj – Junction Temperature (°C ) 240 95 9599 VZtn=VZt/VZ(25°C) TKVZ=10 x 10–4/K 8x 10–4/K –4 x 10–4/K 6x 10–4/K 4x 10–4/K 2x 10–4/K –2 x 10–4/K 0 010 20 30 –5 0 5 10 15 VZ – Z-Voltage(V) 50 95 9600 40 IZ=5mA 0 5 10 15 0 50 100 150 200 VZ – Z-Voltage(V) 25 95 9601 20 Tj=25°C VR=2V |
Số phần tương tự - BZX55-C24 |
|
Mô tả tương tự - BZX55-C24 |