công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317MQDCYR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317MQDCYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM317MQDCYR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM317MQDCYR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM317MQDCYR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
www.ti.com
−1.0
Time −
µs
−0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VO = 10 V
VI = 15 V, ∆VI = +1 V
IL = 50 mA
TJ = 25°C
CL = 0 µF
CADJ = 0 µF
−10
Time −
µs
−0.2
−5
0
5
10
15
20
25
30
35
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
−4.0
−3.0
−2.0
−1.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VI = 15 V
VO = 10 V
IL = 50 mA
∆IL = +500 mA
CL = 1 µF
CADJ = 10 µF
CL = 0 µF
CADJ = 0 µF
LM317M
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
SLVS297O – APRIL 2000 – REVISED JULY 2006
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
LINE TRANSIENT RESPONSE
vs
TIME
Figure 12.
LOAD TRANSIENT RESPONSE
vs
TIME
Figure 13.
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - LM317MQDCYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYR TI-LM317MQDCYR Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MQDCYR TI-LM317MQDCYR Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MQDCYR TI-LM317MQDCYR Datasheet
398Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317MQDCYR TI1-LM317MQDCYR Datasheet
937Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
LM317MQDCYRG3 TI-LM317MQDCYRG3 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM317MQDCYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM337L NSC-LM337L Datasheet
89Kb / 5P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317 TI1-LM317_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GM317 ETC-GM317 Datasheet
352Kb / 8P
   3- TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M_07 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
LM117HV NSC-LM117HV Datasheet
469Kb / 15P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYRG4 TI1-LM317MQDCYRG4 Datasheet
868Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317L TGS-LM317L Datasheet
382Kb / 14P
   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM317L NSC-LM317L_06 Datasheet
918Kb / 16P
   3-Terminal Adjustable Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com