công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324KDRG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM324KDRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM324KDRG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM324KDRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM324KDRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
LM124, LM124A, LM224, LM224A, LM324, LM324A, LM2902, LM2902V,
LM224K, LM224KA, LM324K, LM324KA, LM2902K, LM2902KV, LM2902KAV
QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS066R − SEPTEMBER 1975 − REVISED JANUARY 2005
9
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
operating conditions, VCC = ±15 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
SR
Slew rate at unity gain
RL = 1 MΩ, CL = 30 pF, VI = ±10 V (see Figure 1)
0.5
V/
µs
B1
Unity-gain bandwidth
RL = 1 MΩ, CL = 20 pF (see Figure 1)
1.2
MHz
Vn
Equivalent input noise voltage
RS = 100 Ω, VI = 0 V, f = 1 kHz (see Figure 2)
35
nV/
√Hz
VO
+
RL
CL
VI
VCC+
VCC−
Figure 1. Unity-Gain Amplifier
VO
+
100
VCC+
VCC−
RS
900
VI = 0 V
Figure 2. Noise-Test Circuit


Số phần tương tự - LM324KDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM324KDR TI-LM324KDR Datasheet
526Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324KDR TI-LM324KDR Datasheet
3Mb / 55P
[Old version datasheet]   Quadruple Operational Amplifiers
REVISED APRIL 2023
LM324KDR TI-LM324KDR Datasheet
598Kb / 24P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324KDR TI1-LM324KDR Datasheet
3Mb / 54P
[Old version datasheet]   LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers
REVISED SEPTEMBER 2023
LM324KDR TI-LM324KDR Datasheet
690Kb / 27P
[Old version datasheet]   Quadruple operationl amplifiers
REVISED JANUARY 2005
More results

Mô tả tương tự - LM324KDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Estek Electronics Co. L...
LM324M ESTEK-LM324M Datasheet
146Kb / 2P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324K TI-LM324K Datasheet
526Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
logo
Linear Dimensions Semic...
LND324 LINEAR_DIMENSIONS-LND324 Datasheet
121Kb / 5P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Guangdong Youtai Semico...
LM124 UMW-LM124 Datasheet
1Mb / 10P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324NE3 TI1-LM324NE3 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED MARCH 2010
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LM324 LUGUANG-LM324 Datasheet
484Kb / 4P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM148 TI-LM148_06 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Panasonic Semiconductor
AN1324 PANASONIC-AN1324 Datasheet
34Kb / 3P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM148 TI1-LM148_16 Datasheet
766Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Unisonic Technologies
LM224 UTC-LM224_15 Datasheet
208Kb / 4P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
LM124 ARTSCHIP-LM124 Datasheet
244Kb / 7P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED FEBRUARY 1997
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com