công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX232 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MAX232
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MAX232 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button MAX232 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments MAX232 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
TAPE AND REEL BOX INFORMATION
Device
Package Pins
Site
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
(mm)
A0 (mm)
B0 (mm)
K0 (mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
MAX232DR
D
16
SITE 27
330
16
6.5
10.3
2.1
8
16
Q1
MAX232DR
D
16
SITE 41
330
16
6.5
10.3
2.1
8
16
Q1
MAX232DWR
DW
16
SITE 60
330
16
10.75
10.7
2.7
12
16
Q1
MAX232IDR
D
16
SITE 27
330
16
6.5
10.3
2.1
8
16
Q1
MAX232IDWR
DW
16
SITE 60
330
16
10.75
10.7
2.7
12
16
Q1
MAX232NSR
NS
16
SITE 41
330
16
8.2
10.5
2.5
12
16
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
4-Oct-2007
Pack Materials-Page 1


Số phần tương tự - MAX232

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232 MAXIM-MAX232 Datasheet
507Kb / 25P
   15kV ESD-Protected, 5V RS-232 Transceivers
Rev 5; 10/03
logo
Guangdong Youtai Semico...
MAX232 UMW-MAX232 Datasheet
929Kb / 6P
   5 V-Powered,Multi-Channel RS-232 Drivers/Receivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232 MAXIM-MAX232 Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
logo
Texas Instruments
MAX232 TI-MAX232 Datasheet
669Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232 MAXIM-MAX232 Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
More results

Mô tả tương tự - MAX232

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MAX232 TI-MAX232_08 Datasheet
669Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
logo
Integral Corp.
IN145406 INTEGRAL-IN145406 Datasheet
112Kb / 3P
   EIA-232-E / V.28 DRIVERS/RECEIVERS
logo
Texas Instruments
MAX232 TI-MAX232 Datasheet
412Kb / 14P
[Old version datasheet]   DUAL ELA-232 DRIVERS/RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145403 LANSDALE-ML145403 Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145403 LANSDALE-ML145403_08 Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Analog Devices
ADM232A AD-ADM232A_15 Datasheet
183Kb / 11P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
ADM232L AD-ADM232L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM1181A AD-ADM1181A_15 Datasheet
255Kb / 16P
   RS-232 Line Drivers/Receivers
REV. C
logo
Texas Instruments
TL145406 TI-TL145406_06 Datasheet
345Kb / 14P
[Old version datasheet]   TRIPLE RS-232 DRIVERS/RECEIVERS
logo
Analog Devices
ADM231L AD-ADM231L_15 Datasheet
304Kb / 20P
   CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com