công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBD2836LT3G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBD2836LT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Dual Switching Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBD2836LT3G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  LMBD2836LT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBD2836LT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBD2836LT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBD2836LT3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBD2836LT3G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Reel Dimensions
Metric Dimensions Govern –– English are in parentheses for reference only
EMBOSSED TAPE AND REEL DATA
FOR DISCRETES
A
T Max
Outside Dimension
Measured at Edge
G
Inside Dimension
Measured Near Hub
20.2mm Min
(.795’’)
1.5mm Min
(.06’’)
13.0mm ± 0.5mm
(.512 ±.002’’)
50mm Min
(1.969’’)
Full Radius
Size
A Max
G
T Max
8 mm
330mm
(12.992’’)
8.4mm+1.5mm, -0.0
(.33’’+.059’’, -0.00)
14.4mm
(.56’’)
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
Storage Conditions
Temperature: 5 to 40 Deg.C (20 to 30 Deg. C is preferred)
Humidity: 30 to 80 RH (40 to 60 is preferred )
Recommended Period: One year after manufacturing
(This recommended period is for the soldering condition only. The
characteristics and reliabilities of the products are not restricted to
this limitation)


Số phần tương tự - LMBD2836LT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zowie Technology Corpor...
LMBD2836LT3G ZOWIE-LMBD2836LT3G Datasheet
79Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - LMBD2836LT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
MMBD2837LT1 LRC-MMBD2837LT1 Datasheet
54Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diodes
logo
ON Semiconductor
MMBD2837LT1G ONSEMI-MMBD2837LT1G_09 Datasheet
127Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
August, 2009 ??Rev. 6
logo
Leshan Radio Company
LMBD2837LT1 LRC-LMBD2837LT1 Datasheet
114Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diodes
logo
ON Semiconductor
MMBD2837LT1G ONSEMI-MMBD2837LT1G Datasheet
132Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
October, 2016 ??Rev. 8
logo
Leshan Radio Company
MMBD2835LT1 LRC-MMBD2835LT1 Datasheet
54Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diodes
logo
ON Semiconductor
MMBD2837LT1 ONSEMI-MMBD2837LT1 Datasheet
49Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
March, 2005 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MMBD6100LT1 MOTOROLA-MMBD6100LT1 Datasheet
78Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
logo
ON Semiconductor
MMBD2835LT1 ONSEMI-MMBD2835LT1 Datasheet
46Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
November, 2001 ??Rev. 3
MMBD2835LT1G ONSEMI-MMBD2835LT1G_09 Datasheet
128Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diodes
August, 2009 ??Rev. 5
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBD2837G ZOWIE-MMBD2837G Datasheet
74Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diodes
logo
Leshan Radio Company
MMBD6100LT1 LRC-MMBD6100LT1 Datasheet
54Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com