công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFPS37N50APBF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFPS37N50APBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFPS37N50APBF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFPS37N50APBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Parameter
Max.
Units
ID @ TC = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
36
ID @ TC = 100°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
23
A
IDM
Pulsed Drain Current

144
PD @TC = 25°C
Power Dissipation
446
W
Linear Derating Factor
3.6
W/°C
VGS
Gate-to-Source Voltage
± 30
V
dv/dt
Peak Diode Recovery dv/dt
ƒ
3.5
V/ns
TJ
Operating Junction and
-55 to + 150
TSTG
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 seconds
300 (1.6mm from case )
°C
SMPS MOSFET
HEXFET® Power MOSFET
Absolute Maximum Ratings
l Switch Mode Power Supply (SMPS)
l Uninterruptable Power Supply
l High Speed Power Switching
l Lead-Free
Benefits
Applications
l Low Gate Charge Qg results in Simple
Drive Requirement
l Improved Gate, Avalanche and Dynamic
dv/dt Ruggedness
l Fully Characterized Capacitance and
Avalanche Voltage and Current
l Effective Coss Specified (See AN
1001)
VDSS
RDS(on) max
ID
500V
0.13
36A
Typical SMPS Topologies
l Full Bridge Converters
l Power Factor Correction Boost
Notes
 through … are on page 8
IRFPS37N50APbF
www.irf.com
1
09/14/04
SUPER-247
PD- 95142


Số phần tương tự - IRFPS37N50APBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
IRFPS37N50APBF VISHAY-IRFPS37N50APBF Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81368-Rev. B, 21-Jul-08
IRFPS37N50APBF VISHAY-IRFPS37N50APBF Datasheet
182Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 07-Feb-11
More results

Mô tả tương tự - IRFPS37N50APBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLR3714PBF IRF-IRLR3714PBF Datasheet
227Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 20m廓 , ID = 36A )
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFP22N50APBF IRF-IRFP22N50APBF Datasheet
191Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.23廓 , ID = 22A )
IRFR420APBF IRF-IRFR420APBF Datasheet
225Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) max = 3.0廓 , ID = 3.3A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
IRFP32N50KPBF IRF-IRFP32N50KPBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.135廓 , ID = 32A )
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRFR12N25DPBF IRF-IRFR12N25DPBF Datasheet
230Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 250V , RDS(on)max = 0.26廓 , ID = 14A )
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
IRF7457PBF IRF-IRF7457PBF Datasheet
177Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on)max = 7.0m廓 , ID = 15A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com