công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145564DW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện MC145564DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCM Codec-Filter
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC145564DW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

Back Button MC145564DW Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 10Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 11Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 12Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 13Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 14Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC145564DW Datasheet HTML 15Page - LANSDALE Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145554, ML145557, ML145564, ML145567
MCLKX
MCLKR
tsu(BRM)
tsu(MFB)
BCLKX
1
23
4
56
7
89
12
3
4
5
6
7
8
9
th(BF)
tsu(FB)
th(BFI)
FSX
td(ZF)
td(ZF)
td(BD)
td(ZC)
td(ZC)
DX
MSB
CH1
CH2
CH3
ST1
ST2
ST3
LSB
MSB
CH1
CH2
CH3
ST1
ST2
ST3
LSB
BCLKR
th(BF)
th(BFI)
FSR
DR
tsu(DB)
th(BD)
th(BD)
tsu(FB)
Figure 2. Long Frame Sync Timing
www.lansdale.com
Page 11 of 18
Issue A


Số phần tương tự - MC145564DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145564DW LANSDALE-MC145564DW Datasheet
284Kb / 18P
   PCM Codec-Filter
More results

Mô tả tương tự - MC145564DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK145567 KODENSHI-KK145567 Datasheet
373Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
Motorola, Inc
MC145554 MOTOROLA-MC145554 Datasheet
342Kb / 20P
   PCM Codec-Filter
logo
Integral Corp.
IL145567 INTEGRAL-IL145567 Datasheet
355Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145554 LANSDALE-ML145554_08 Datasheet
284Kb / 18P
   PCM Codec-Filter
logo
Motorola, Inc
MC145484 MOTOROLA-MC145484 Datasheet
293Kb / 26P
   5V PCM CODEC-FILTER
MC145480 MOTOROLA-MC145480 Datasheet
418Kb / 24P
   5V PCM CODEC-FILTER
logo
National Semiconductor ...
TP3094 NSC-TP3094 Datasheet
186Kb / 19P
   Quad PCM Codec/Filter
logo
NXP Semiconductors
MC145484 NXP-MC145484 Datasheet
607Kb / 28P
   5V PCM Codec-Filter
REV 2 3/98
logo
Motorola, Inc
MC145481 MOTOROLA-MC145481 Datasheet
319Kb / 23P
   3V PCM CODEC-FILTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145506 LANSDALE-ML145506_08 Datasheet
2Mb / 20P
   PCM Codec-Filter Mono-Circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com