công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8820IBDB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC8820IBDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8820IBDB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8820IBDB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC8820IBDB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
www.ti.com
Time(0.5 s)
m
Code:7FFFhto8000h
LDACPulse
V
=+10V
REF
Time(0.5 s)
m
Code:8000hto7FFFh
LDACPulse
V
=+10V
REF
V
=+10V
REF
4.8
3.8
2.8
1.8
0.8
0
0.8
1.8
2.8
3.8
4.8
-
-
-
-
-
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Temperature( C)
°
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Temperature( C)
°
V
=+10V
REF
1.5
1.0
0.5
0
0.5
1.0
1.5
-
-
-
DAC8820
SBAS358C – AUGUST 2005 – REVISED JUNE 2006
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +2.7 V (continued)
At T
A = +25°C, unless otherwise noted.
DAC GLITCH
DAC GLITCH
Figure 21.
Figure 22.
FULL-SCALE ERROR
BIPOLAR-ZERO ERROR
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 23.
Figure 24.
9
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8820IBDB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QB BURR-BROWN-DAC8822QB Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBT BURR-BROWN-DAC8822QBDBT Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822QBDBT BURR-BROWN-DAC8822QBDBT Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8820IBDB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822_07 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822 Datasheet
495Kb / 21P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7821 TI-DAC7821 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI-DAC8811 Datasheet
421Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI1-DAC8811 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811ICDGKT TI1-DAC8811ICDGKT Datasheet
979Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7822 BURR-BROWN-DAC7822 Datasheet
610Kb / 18P
   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8805 TI1-DAC8805_14 Datasheet
797Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8805 BURR-BROWN-DAC8805 Datasheet
526Kb / 25P
   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com