công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML145407-6P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML145407-6P
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Volt Only Driver/Receiver RS232 EIA-232-E and CCITT V.28
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML145407-6P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML145407-6P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML145407-6P Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.lansdale.com
Page 4 of 8
Issue A
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML145407
DRIVER ELECTRICAL SPECIFICATIONS
(Voltage polarities referenced to GND = 0 V: VCC = +5 V ±10%; C1, C2, C3, C4 = 10 µF; TA = –40 to +85°C)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Digital Input Voltage
DI1 – DI3
Logic 0
Logic 1
VIL
VIH
2.0
0.8
V
Input Current
DI1 – DI3
GND
≤ VDI1 – DI3 ≤ VCC
Iin
± 1.0
µA
Output High Voltage
Tx1 – Tx3
VDI1 – DI3 = Logic 0, RL = 3.0 kΩ
Tx1 – Tx6*
VOH
6
5
7.5
6.5
V
Output Low Voltage
Tx1 – Tx3
VDI1 – DI3 = Logic 1, RL = 3.0 kΩ
Tx1 – Tx6*
VOL
– 6
– 5
– 7.5
– 6.5
V
Off Source Impedance (Figure 1)
Tx1 – Tx3
Zoff
300
Output Short–Circuit Current
Tx1 – Tx3
VCC = + 5.5 V
Tx1 – Tx3 shorted to GND**
Tx1 – Tx3 shorted to
± 15 V***
ISC
± 60
± 100
mA
* Specifications for an ML145407 powering an ML145406 with three additional drivers/receivers.
** Specification is for one Tx output pin to be shorted at a time. Should all three driver outputs be shorted simultaneously, device power dissipation
limits could be exceeded.
*** This condition could exceed package limitations.
SWITCHING CHARACTERISTICS (VCC = + 5 V ± 10%; C1, C2, C3, C4 = 10 µF; TA = – 40 to + 85°C; See Figures 2 and 3)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Drivers
Propagation Delay Time
Tx1 – Tx3
Low–to–High
RL = 3 kΩ, CL = 50 pF or 2500 pF
tPLH
0.5
1
µs
High–to–Low
RL = 3 kΩ, CL = 50 pF or 2500 pF
tPHL
0.5
1
Output Slew Rate
Tx1 – Tx3
Minimum Load: RL = 7 kΩ, CL = 0 pF
SR
9.0
± 30
V/
µs
Maximum Load: RL = 3 kΩ, CL = 2500 pF
4.0
Receivers (CL = 50 pF)
Propagation Delay Time
DO1 – DO3
Low–to–High
tPLH
1
µs
High–to–Low
tPHL
1
Output Rise Time
DO1 – DO3
tr
250
400
ns
Output Fall Time
DO1 – DO3
tf
40
100
ns


Số phần tương tự - ML145407-6P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145407-6P LANSDALE-ML145407-6P Datasheet
173Kb / 8P
   5 Volt Only Driver
More results

Mô tả tương tự - ML145407-6P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145406 LANSDALE-ML145406_08 Datasheet
208Kb / 10P
   Driver/Receiver EIA 232?밇 and CCITT V.28
ML145583 LANSDALE-ML145583 Datasheet
527Kb / 7P
   3.3 Volt Only Driver/Receiver with an Integrated Standby Mode RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145406 LANSDALE-ML145406 Datasheet
759Kb / 10P
   Driver/Receiver EIA 232-E and CCITT V.28 (Formerly RS-232-D)
ML145403 LANSDALE-ML145403 Datasheet
916Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
logo
NXP Semiconductors
MC145406 PHILIPS-MC145406 Datasheet
90Kb / 5P
   EIA-232-D/V.28 driver/receiver
August 31, 1994
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145403 LANSDALE-ML145403_08 Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Integral Corp.
IN145406 INTEGRAL-IN145406 Datasheet
112Kb / 3P
   EIA-232-E / V.28 DRIVERS/RECEIVERS
logo
Motorola, Inc
MC145407 MOTOROLA-MC145407 Datasheet
178Kb / 8P
   5 VOLT ONLY DRIVER / RECEIVER
logo
National Semiconductor ...
DS14185 NSC-DS14185 Datasheet
173Kb / 8P
   EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver
DS14196 NSC-DS14196 Datasheet
131Kb / 7P
   EIA/TIA-232 5 Driver x 3 Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com