công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC145053D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc. |
|
MC145053D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LANSDALE Semiconductor Inc. |
5 / 15 page www.lansdale.com Page 5 of 15 Issue A ML145053 LANSDALE Semiconductor, Inc. SWITCHING WAVEFORMS Figure 1. Figure 2. Figure 3. NOTE: Dout is driven only when CS is active (low). Figure 4. Figure 5. Figure 6. Figure 7. Test Circuit Figure 8. Test Circuit tWL tf tr Dout 2.4 V 0.4 V 2.0 V 0.8 V 1/f SCLK tWH tPLH, tPHL tTLH, tTHL VALID 2.0 V 2.0 V 0.8 V 0.8 V 2.0 V 0.8 V 0.8 V Din SCLK SCLK FIRST CLOCK LAST CLOCK CS th tsu tsu th 0.8 V CS 0.8 V tPZH, tPZL Dout tPHZ, tPLZ tTLH Dout td EOC 0.4 V 2.4 V 2.4 V VALID MSB 0.4 V 90% 10% 2.0 V 2.4 V 0.4 V SCLK 0.8 V 2.4 V 0.4 V tPHL tTHL 10TH CLOCK EOC VDD TEST POINT DEVICE UNDER TEST EOC 12 k 50 pF DEVICE UNDER TEST TEST POINT VDD 12 k 100 pF Dout |
Số phần tương tự - MC145053D |
|
Mô tả tương tự - MC145053D |