công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13150FTA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện MC13150FTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Narrowband FM Coilless Detector IF Subsystem
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC13150FTA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

Back Button MC13150FTA Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 9Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 10Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 11Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 12Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 13Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 14Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC13150FTA Datasheet HTML 15Page - LANSDALE Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML13150
Figure 17. Signal Levels versus
RF Input Signal Level
RF INPUT SIGNAL LEVEL (dBm)
–80
10
–70
–50
–40
–30
–20
–10
0
–70
–60
–50
–40
fRF = 50 MHz
fLO = 50.455 MHz; LO Level = –10 dBm
See Figure 15
IF Output
–60
Mixer Output
Limiter
Input
IF Input
Mixer
Input
RF Input
at Transformer
Input
–30
–20
–10
0
RECEIVER DESIGN CONSIDERATIONS
The curves of signal levels at various portions of the applica-
tion receiver with respect to RF input level are shown in
Figure 17. This information helps determine the network
topology and gain blocks required ahead of the ML13150 to
achieve the desired sensitivity and dynamic range of the
receiver system. The PCB is laid out to accommodate a low
noise preamp followed by the 83.16 MHz SAW filter. In the
application circuit (Figure 15), the input 1.0 dB compression
point is –10 dBm and the input third order intercept (IP3) per-
formance of the system is approximately 0 dBm (see Figure
18).
TYPICAL PERFORMANCE OVER TEMPERATURE
Figures 19–26 show the device performance over tempera-
ture.
www.lansdale.com
Page 11 of 20
Issue A


Số phần tương tự - MC13150FTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13150 MOTOROLA-MC13150 Datasheet
517Kb / 20P
   Narrowband FM Coilless Detector IF Subsystem
More results

Mô tả tương tự - MC13150FTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13150 MOTOROLA-MC13150 Datasheet
517Kb / 20P
   Narrowband FM Coilless Detector IF Subsystem
logo
Sanyo Semicon Device
LA8604M SANYO-LA8604M Datasheet
136Kb / 8P
   Narrowband FM IF Stage
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Holtek Semiconductor In...
HT9011 HOLTEK-HT9011 Datasheet
98Kb / 7P
   FM IF Detector
logo
Sanyo Semicon Device
LA1225M SANYO-LA1225M_06 Datasheet
472Kb / 8P
   FM IF Detector IC
logo
TOKO, Inc
TK10930 TOKO-TK10930 Datasheet
937Kb / 4P
   AM/FM IF DETECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com