công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS8H100 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS8H100
Giải thích chi tiết về linh kiện  High voltage power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS8H100 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  STPS8H100 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS8H100 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Ordering information
STPS8H100
8/9
3
Ordering information
4
Revision history
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STPS8H100D
STPS8H100D
TO-220AC
1.86 g
50
Tube
STPS8H100FP
STPS8H100FP
TO-220FPAC
1.9 g
50
Tube
STPS8H100G
STPS8H100G
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STPS8H100G-TR
STPS8H100G
D2PAK
1.48 g
500
Tape and reel
Date
Revision
Description of Changes
Jul-2003
6D
Last update.
1-June-2006
10
Reformatted to current standard. Added ECOPACK statement.
Changed nF to pF in Figure 11. Revision number set to 10 to align
with on-line versioning.


Số phần tương tự - STPS8H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS8H100 STMICROELECTRONICS-STPS8H100 Datasheet
90Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS8H100D STMICROELECTRONICS-STPS8H100D Datasheet
90Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS8H100D STMICROELECTRONICS-STPS8H100D Datasheet
139Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS8H100DEE STMICROELECTRONICS-STPS8H100DEE Datasheet
90Kb / 8P
   High voltage power Schottky rectifier
STPS8H100D STMICROELECTRONICS-STPS8H100D_02 Datasheet
139Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS8H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS20H100CR STMICROELECTRONICS-STPS20H100CR Datasheet
138Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
GMR10H100C ETC1-GMR10H100C Datasheet
120Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
MBR20H100C BCDSEMI-MBR20H100C_10 Datasheet
1Mb / 11P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR10150C BCDSEMI-MBR10150C Datasheet
437Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR20H100CT-E1 KERSEMI-MBR20H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR30H100CT-E1 KERSEMI-MBR30H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR20H100CTF-E1 KERSEMI-MBR20H100CTF-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
STMicroelectronics
STPS80150CW STMICROELECTRONICS-STPS80150CW Datasheet
424Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Gamma Microelectronics ...
GMR20H125C GAMMA-GMR20H125C Datasheet
135Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
GMR20H200C GAMMA-GMR20H200C Datasheet
135Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
STMicroelectronics
STPS10H100CT STMICROELECTRONICS-STPS10H100CT Datasheet
105Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com