công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML1490PP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

tên linh kiện ML1490PP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Trang chủ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML1490PP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML1490PP Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML1490PP Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
www.lansdale.com
Page 2 of 8
Issue A
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML1490
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 12 Vdc, f = 60 MHz, BW = 1.0 MHz, TA = 25°C)
Characteristic
Figure
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Power Supply Current Drain
ICC
17
mA
AGC Range (AGC) 5.0 V Min to 7.0 V Max
19
MAGC
–60
dB
Output Stage Current (Sum of Pins 1 and 8)
IO
4.0
7.5
mA
Single–Ended Power Gain RS = RL = 50 Ω
19
GP
40
dB
Noise Figure RS = 50 Ohms
19
NF
6.0
dB
Power Dissipation
PD
168
204
mW
Figure 1. Unneutralized Power Gain versus
Frequency (Tuned Amplifier, See Figure 19)
Figure 2. Voltage Gain versus Frequency
(Video Amplifier, See Figure 20)
Figure 3. Dynamic Range: Output Voltage versus
Input Voltage (Video Amplifier, See Figure 20)
Figure 4. Voltage Gain versus Frequency
(Video Amplifier, See Figure 20)
0
10
20
30
40
50
60
70
10
f, FREQUENCY (MHZ)
20
50
100
200
f, FREQUENCY (MHZ)
0.1
1.0
10
100
1000
10
0
20
30
40
50
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
5.0
10
en, INPUT VOLTAGE (mVRMS)
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50 100
f, FREQUENCY (MHZ)
0.3
0.5 1.0
3.0 5.0
10
30
50
100
300
10
0
20
30
40
50
VCC = 12 Vdc
RL = 1.0 k
RL = 100 Ω
RL = 10 Ω
RL = 1.0 kΩ
VCC = 6.3 Vdc
RL = 1.0 k
100
10
100
VCC = 12 Vdc
V5(AGC) = 0 V
f = 1.0 MHz
VCC = 12 Vdc


Số phần tương tự - ML1490PP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML1490PP LANSDALE-ML1490PP Datasheet
534Kb / 8P
   RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC
More results

Mô tả tương tự - ML1490PP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML1490 LANSDALE-ML1490_08 Datasheet
534Kb / 8P
   RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC
logo
Motorola, Inc
MC1590G MOTOROLA-MC1590G Datasheet
517Kb / 8P
   RF/IF/AUDIO AMPLIFIER
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL10060 ZARLINK-ZL10060 Datasheet
312Kb / 38P
   MOPLL with IF AGC Amplifier
SL6140 ZARLINK-SL6140 Datasheet
476Kb / 10P
   400MHZ WIDEBAND AGC AMPLIFIER
logo
Mitel Networks Corporat...
SL6140 MITEL-SL6140 Datasheet
171Kb / 10P
   400MHz Wideband AGC Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
ISG510067 ETC1-ISG510067 Datasheet
209Kb / 7P
   DTV IF AGC AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
S510067 SIRENZA-S510067 Datasheet
163Kb / 6P
   DTV IF AGC AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
PS20063 ETC2-PS20063 Datasheet
858Kb / 39P
   Image Reject MOPLL with IF AGC Amplifier
PS20060 ETC2-PS20060 Datasheet
1Mb / 39P
   MOPLL with IF AGC Amplifier Preliminary Information
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1342-SCC TRIQUINT-TGA1342-SCC_15 Datasheet
119Kb / 7P
   2 20 GHz Wideband AGC Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com