công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F63BK2U1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F63BK2U1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32K Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI & I짼C
Download  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F63BK2U1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST72F63BK2U1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 145 page
background image
ST7263BDx ST7263BHx ST7263BKx ST7263BE
8/145
Figure 3. 40-lead QFN package pinout
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
2
1
35
36
13
14
VDDA
VDD
OSCOUT
OSCIN
VSS
VSSA
USBDP
USBDM
USBVCC
PA7/OCMP2/IT4
PB0(10mA)/AIN0
PB1(10mA)/AIN1
PB2(10mA)/AIN2
PB3(10mA)/AIN3
PB4(10mA)/AIN4/IT5
PA3/EXTCLK
PA4/ICAP1/IT1
PA5/ICAP2/IT2
PA6/OCMP1/IT3
PA0/MCO
Note:
1. Port D functions are not available on the 8K version of the QFN40 package (ST7263BK2)
and should not be connected.


Số phần tương tự - ST72F63BK2U1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F63BK2U1 STMICROELECTRONICS-ST72F63BK2U1 Datasheet
2Mb / 186P
   Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32 KB Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI and I짼C
More results

Mô tả tương tự - ST72F63BK2U1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST7263BHX STMICROELECTRONICS-ST7263BHX_09 Datasheet
2Mb / 186P
   Low speed USB 8-bit MCU family with up to 32 KB Flash/ROM, DFU capability, 8-bit ADC, WDG, timer, SCI and I짼C
ST7263B STMICROELECTRONICS-ST7263B Datasheet
1Mb / 132P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY WITH FLASH/ROM, UP TO 512 BYTES RAM, 8-BIT ADC, WDG, TIMER, SCI & I짼C
April 2003 Rev. 1.5
ST7263 STMICROELECTRONICS-ST7263 Datasheet
857Kb / 109P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY with up to 16K MEMORY, up to 512 BYTES RAM, 8-BIT ADC, WDG, TIMER, SCI & I2C
August 2000 Rev. 1.8
ST7260 STMICROELECTRONICS-ST7260 Datasheet
2Mb / 117P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY WITH UP TO 8K FLASH/ROM AND SERIAL COMMUNICATION INTERFACE (SCI)
ST7261 STMICROELECTRONICS-ST7261 Datasheet
1Mb / 80P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU WITH 3 ENDPOINTS, ROM MEMORY, LVD, WDG, TIMER
June 2003 Rev. 2.1
ST7262 STMICROELECTRONICS-ST7262 Datasheet
1Mb / 132P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU WITH 3 ENDPOINTS, FLASH OR ROM MEMORY, LVD, WDG, 10-BIT ADC, 2 TIMERS, SCI, SPI
June 2003 Rev. 2.2
ST7262 STMICROELECTRONICS-ST7262_06 Datasheet
1Mb / 139P
   LOW SPEED USB 8-BIT MCU WITH 3 ENDPOINTS, FLASH OR ROM MEMORY, LVD, WDG, 10-BIT ADC, 2 TIMERS, SCI, SPI
ST7260XX STMICROELECTRONICS-ST7260XX Datasheet
1Mb / 139P
   Low speed USB 8-bit MCU family with up to 8K Flash
February 2009 Rev 3
ST72324LXX STMICROELECTRONICS-ST72324LXX Datasheet
3Mb / 154P
   3V range 8-bit MCU with 8 to 32K Flash/ROM, 10-bit ADC, 4 timers, SPI, SCI interface
ST72324B STMICROELECTRONICS-ST72324B Datasheet
1Mb / 167P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com