công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8317IDGKRG4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS8317IDGKRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS8317IDGKRG4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8317IDGKRG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 29 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: VDD = +5V
3
2
1
0
-1
-2
-3
8000h
C000h
0000h
4000h
7FFFh
OutputCode
3
2
1
0
-1
-2
-3
8000h
C000h
0000h
4000h
7FFFh
OutputCode
1.750
1.745
1.740
1.735
1.730
1.725
1.720
1.715
1.710
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature(°C)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
ADS8317
SBAS356A – JUNE 2007 – REVISED SEPTEMBER 2007
At TA = 25°C, VREF = 2.5V, fSAMPLE = 250kHz, fCLK = 24 × fSAMPLE, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs CODE
vs CODE
Figure 2.
Figure 3.
SUPPLY CURRENT
CHANGE IN OFFSET
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 4.
Figure 5.
CHANGE IN BIPOLAR ZERO ERROR
CHANGE IN GAIN
vs TEMPERATURE
vs TEMPERATURE
Figure 6.
Figure 7.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS8317


Số phần tương tự - ADS8317IDGKRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8317 TI1-ADS8317 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI1-ADS8317_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8317IDGKRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8325 TI1-ADS8325 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8325 TI1-ADS8325_14 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI1-ADS8317_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8326 TI1-ADS8326 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8326 BURR-BROWN-ADS8326 Datasheet
711Kb / 31P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320 Datasheet
875Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320EB TI-ADS8320EB Datasheet
860Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com