công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC183C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BC183C
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Amplifer
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BC183C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  BC183C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BC183C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BC183C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
www.fairchildsemi.com
BC183C Rev. A
Typical Characteristics
Figure 1. Typical Pulsed Current Gain
vs Collector Current
Figure 2. Collector-Emitter Saturation Voltage
vs Collector Current
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
vs Collector Curent
Figure 4. Base-Emitter ON Voltage
vs Collector Current
Figure 5. Collector-Cutoff Current
vs Ambient Temperature
Figure 6. Input and Output Capacitance
vs Reverse Bias Voltage
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
0
200
400
600
800
1000
1200
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
125 °C
25 °C
- 40 °C
VCE = 5.0V
0.1
1
10
100
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
25 °C
- 40 °C
125 °C
β = 10
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
β = 10
25 °C
- 40 °C
125
°C
0.1
1
10
40
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5.0 V
CE
25 °C
- 40 °C
125
°C
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
T - AMBIE NT TEMP ERATURE ( C)
A
V
= 45V
°
CB
04
8
12
16
20
0
1
2
3
4
5
REVERSE BIAS VOLTAGE (V)
f = 1.0 MHz
C ob
C


Số phần tương tự - BC183C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Continental Device Indi...
BC183C CDIL-BC183C Datasheet
118Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BC183C NJSEMI-BC183C Datasheet
207Kb / 3P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BC183C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA412A SANKEN-STA412A Datasheet
32Kb / 1P
   NPN General purpose
STA312A SANKEN-STA312A Datasheet
18Kb / 1P
   NPN General purpose
STA412A SANKEN-STA412A Datasheet
18Kb / 1P
   NPN General purpose
STA414A SANKEN-STA414A Datasheet
18Kb / 1P
   NPN General purpose
logo
Zetex Semiconductors
ZTX301 ZETEX-ZTX301 Datasheet
192Kb / 3P
   NPN GENERAL PURPOSE
logo
Sanken electric
STA412A SANKEN-STA412A_06 Datasheet
32Kb / 1P
   NPN General purpose
SDC01 SANKEN-SDC01 Datasheet
18Kb / 1P
   NPN General purpose
logo
Fairchild Semiconductor
BCW33 FAIRCHILD-BCW33 Datasheet
85Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
BSR14 FAIRCHILD-BSR14 Datasheet
49Kb / 3P
   NPN General Purpose Amplifier
PN2484 FAIRCHILD-PN2484 Datasheet
39Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com