công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC78H89EVAL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện ADC78H89EVAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

ADC78H89EVAL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button ADC78H89EVAL Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) ADC78H89EVAL Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Typical Performance Characteristics T
A = +25˚C, fSAMPLE = 500 KSPS, fSCLK = 8 MHz, fIN = 40.2
kHz unless otherwise stated.
DNL
DNL
20061640
20061641
INL
INL
20061642
20061643
DNL vs. Supply
INL vs. Supply
20061621
20061620
www.national.com
9


Số phần tương tự - ADC78H89EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC78H89EVAL NSC-ADC78H89EVAL Datasheet
828Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC78H89EVAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC78H89CIMT NSC-ADC78H89CIMT Datasheet
828Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H89 TI1-ADC78H89_14 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC78H90 NSC-ADC78H90 Datasheet
828Kb / 16P
   8-Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H90 TI1-ADC78H90_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   8-Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC122S051 NSC-ADC122S051 Datasheet
930Kb / 19P
   2 Channel, 500 kSPS 12-Bit A/D Converter
ADC124S051 NSC-ADC124S051 Datasheet
926Kb / 19P
   4 Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC128S052 TI1-ADC128S052_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052CIMT TI1-ADC128S052CIMT Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052 TI1-ADC128S052_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com