công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2904A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Semicoa Semiconductor

tên linh kiện 2N2904A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMICOA [Semicoa Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicoa.com/
Logo SEMICOA - Semicoa Semiconductor

2N2904A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Semicoa Semiconductor

  2N2904A_02 Datasheet HTML 1Page - Semicoa Semiconductor 2N2904A_02 Datasheet HTML 2Page - Semicoa Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Copyright
 2002
Semicoa Semiconductors, Inc.
Rev. H
333 McCormick Avenue, Costa Mesa, California 92626 714.979.1900, FAX 714.557.4541
Page 1 of 1
www.SEMICOA.com
2N2904A
Silicon PNP Transistor
Data Sheet
Description
Semicoa Semiconductors offers:
• Screening and processing per MIL-PRF-19500 Appendix E
• JAN level (2N2904AJ)
• JANTX level (2N2904AJX)
• JANTXV level (2N2904AJV)
• QCI to the applicable level
• 100% die visual inspection per MIL-STD-750 method
2072 for JANTXV
• Radiation testing (total dose) upon request
Please contact Semicoa for special configurations
www.SEMICOA.com or (714) 979-1900
Applications
• General purpose
• Low power
• PNP silicon transistor
Features
• Hermetically sealed TO-39 metal can
• Also available in chip configuration
• Chip geometry 0600
• Reference document:
MIL-PRF-19500/290
Benefits
• Qualification Levels: JAN, JANTX, and
JANTXV
• Radiation testing available
Absolute Maximum Ratings
TC = 25°C unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector-Emitter Voltage
VCEO
60
Volts
Collector-Base Voltage
VCBO
60
Volts
Emitter-Base Voltage
VEBO
5
Volts
Collector Current, Continuous
IC
600
mA
Power Dissipation, TA = 25 °C
Derate above 60
°C
PT
0.8
5.7
W
mW/
°C
Power Dissipation, TC = 25 °C
Derate above 25
°C
PT
3.0
17.2
W
mW/
°C
Thermal Resistance
RθJA
175
°C/W
Operating Junction Temperature
TJ
-65 to +200
°C
Storage Temperature
TSTG
-65 to +200
°C


Số phần tương tự - 2N2904A_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
2N2904A SEME-LAB-2N2904A_09 Datasheet
123Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL PNP TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2N2904A_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com