công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LV32INSG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM26LV32INSG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26LV32INSG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AM26LV32INSG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
AM26LV32C, AM26LV32I
LOW VOLTAGE HIGHSPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SLLS202E − MAY 1995 − REVISED JUNE 2005
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
50%
Input
tPZL
tPLZ
50%
50%
VOL
0 V
VCC
Output
Generator
(see Note B)
50
RL = 2 kΩ
CL = 15 pF
(see Note A)
VCC
(see Note C)
VID = 1 V
VCC
Voff ≈ VCC
A
B
Y
G
G
VO
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: ZO = 50 Ω, PRR = 10 MHz, tr and tf (10% to 90%)
≤ 2 ns, 50% duty cycle.
C. To test the active-low enable G, ground G and apply an inverted waveform G.
VOL + 0.3 V
Figure 3. tPZL and tPLZ Test Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - AM26LV32INSG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV32INSG4 TI-AM26LV32INSG4 Datasheet
671Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
More results

Mô tả tương tự - AM26LV32INSG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV32C TI-AM26LV32C_08 Datasheet
671Kb / 22P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV32 TI-AM26LV32 Datasheet
371Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
247Kb / 12P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31 TI-AM26LV31 Datasheet
113Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
REVISED DECEMBER 1999
AM26LV31C TI-AM26LV31C_07 Datasheet
393Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31C TI-AM26LV31C_08 Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26C32-EP TI1-AM26C32-EP_16 Datasheet
170Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32 TI-AM26C32 Datasheet
541Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SN75ALS193 TI-SN75ALS193 Datasheet
162Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
AM26C32 TI-AM26C32_07 Datasheet
691Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com