công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC623A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC623A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, and I2C Interface
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC623A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

Back Button SC623A Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC623A Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
SC623A
6
Typical Characteristics
Battery Current (4 LEDs) — 25mA Each
100
110
120
130
140
150
160
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
VOUT=3.66V, IOUT=100mA, 25°C
Backlight Efficiency (4 LEDs) — 25mA Each
50
60
70
80
90
100
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
VOUT=3.66V, IOUT=100mA, 25°C
Backlight Efficiency (4 LEDs) — 12mA Each
VOUT=3.50V, IOUT=48mA, 25°C
50
60
70
80
90
100
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
Backlight Efficiency (4 LEDs) — 5.0mA Each
50
60
70
80
90
100
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
VOUT=3.33V, IOUT=20mA, 25°C
Battery Current (4 LEDs) — 5.0mA Each
15
20
25
30
35
40
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
VOUT=3.33V, IOUT=20mA, 25°C
Battery Current (4 LEDs) — 12mA Each
45
52
59
66
73
80
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
VIN (V)
VOUT=3.50V, IOUT=48mA, 25°C


Số phần tương tự - SC623A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SC623 SEMTECH-SC623 Datasheet
274Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, and SemWireTM Interface
SC623EVB SEMTECH-SC623EVB Datasheet
274Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, and SemWireTM Interface
SC623ULTRT SEMTECH-SC623ULTRT Datasheet
274Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, and SemWireTM Interface
More results

Mô tả tương tự - SC623A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SC621A SEMTECH-SC621A_09 Datasheet
320Kb / 24P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, Dual LDOs, and I2C Interface
SC623 SEMTECH-SC623 Datasheet
274Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, and SemWireTM Interface
SC622A SEMTECH-SC622A Datasheet
313Kb / 23P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 400mA Flash LED, Dual LDOs, and I2C Interface
SC622A SEMTECH-SC622A_09 Datasheet
308Kb / 23P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 400mA Flash LED,Dual LDOs,and I2C Interface
SC621 SEMTECH-SC621 Datasheet
307Kb / 23P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 400mA Flash LED, Dual LDOs, and SemWireTM Interface
SC621 SEMTECH-SC621_09 Datasheet
314Kb / 23P
   LED Light Management Unit Charge Pump,4 LEDs, 400mA Flash LED Dual LDOs,and SemWire Interface
SC627A SEMTECH-SC627A Datasheet
380Kb / 24P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 700mA Flash LED, Dual LDOs, and I2C Interface
SC627A SEMTECH-SC627A_09 Datasheet
321Kb / 24P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 4 LEDs, 700mA Flash LED,Dual LDOs, and I2C Interface
SC622 SEMTECH-SC622 Datasheet
300Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 400mA Flash LED, Dual LDOs, and SemWireTM Interface
SC622 SEMTECH-SC622_09 Datasheet
301Kb / 21P
   LED Light Management Unit Charge Pump, 400mA Flash LED, Dual LDOs, and SemWire Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com