công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YTD436 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - YAMAHA CORPORATION

tên linh kiện YTD436
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISTC ISDN BRI controller with S/T ref. pt. analog D/R
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

YTD436 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - YAMAHA CORPORATION

  YTD436 Datasheet HTML 1Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 2Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 3Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 4Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 5Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 6Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 7Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 8Page - YAMAHA CORPORATION YTD436 Datasheet HTML 9Page - YAMAHA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
- 3 -
3. Layer 3 interface function
• Connects to 8-bit or 16-bit microprocessor
(8086 family, 80186 family, 6800 family, 68000 family)
• Operates in one of two data transfer modes :
- DMA transfer mode (with the built-in 16-bit address DMA controller)
- I/O transfer mode (with the built-in FIFO)
• Primitive logical interface
4.
B channel interface
• Data rate setting : 64 k, 56 k and 32 kbps
• Serial mode
- B channel I/O clock selection function
• Internal clock mode
Inputs/outputs the B channel data with 64 k, 56 k or 32 kHz internal clock
• External clock mode (PCM Highway mode)
Inputs/outputs the B channel data with a 128 k to 2048 kHz external clock
- B channel selection function
• Internal clock mode
Selects/switches B channel I/O pins
• External clock mode (PCM Highway mode)
Selects/switches B channel time slots
• Parallel mode
- LSB/MSB switching function
- Bit shift function
- Data transfer mode
• DMA transfer mode with the DMA request function
• I/O transfer mode with the built-in FIFO
5.
Low-power operation
(Host processor clock control function, Powerdown mode)
6.
High-performance CMOS technology
7.
100-pin SQFP
8.
DigitalSupply Voltage (+5V or +3.3V ), Analog +5V supply


Số phần tương tự - YTD436

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
YTD439 ETC-YTD439 Datasheet
179Kb / 15P
   ISDN BRI controller for Terminal Equipment with built-in DSU
More results

Mô tả tương tự - YTD436

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Macronix International
MX97102 MCNIX-MX97102 Datasheet
309Kb / 42P
   ISDN S/T CONTROLLER
logo
List of Unclassifed Man...
YTD439 ETC-YTD439 Datasheet
179Kb / 15P
   ISDN BRI controller for Terminal Equipment with built-in DSU
logo
Winbond
W6692 WINBOND-W6692 Datasheet
515Kb / 104P
   PCI Bus ISDN S/T-Controller
W6694 WINBOND-W6694 Datasheet
472Kb / 33P
   USB Bus ISDN S/T-Controller
W66910 WINBOND-W66910 Datasheet
689Kb / 81P
   TE Mode ISDN S/T-Controller with Microprocessor Interface
logo
Motorola, Inc
MC145574 MOTOROLA-MC145574 Datasheet
1Mb / 164P
   ISDN S/T-Interface Transceiver
MC145474 MOTOROLA-MC145474 Datasheet
460Kb / 111P
   ISDN S/T Interface Transceiver
logo
National Semiconductor ...
TP3420A NSC-TP3420A Datasheet
524Kb / 32P
   ISDN S/T Interface Device
logo
Macronix International
MX97103 MCNIX-MX97103 Datasheet
82Kb / 13P
   ISDN S/T-PCI TRANSCEIVER
logo
Winbond
W6691 WINBOND-W6691 Datasheet
465Kb / 106P
   ISDN S/T Interface Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com