công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX374MTCXNL3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX374MTCXNL3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCX374MTCXNL3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MTCXNL3 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
11
www.fairchildsemi.com
74LCX374 Rev. 2.0.0
Physical Dimensions (Continued) inches (millimeters) unless otherwise noted
Pb-Free 20-Terminal Depopulated Quad Very-Thin Flat Pack No Leads (DQFN),
JEDEC MO-241, 2.5 x 4.5mm Package Number MLP020B


Số phần tương tự - 74LCX374MTCXNL3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374MTCX FAIRCHILD-74LCX374MTCX Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
National Semiconductor ...
74LCX374MTCX NSC-74LCX374MTCX Datasheet
149Kb / 8P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374MTCX-NL FAIRCHILD-74LCX374MTCX-NL Datasheet
765Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX374MTCX_NL FAIRCHILD-74LCX374MTCX_NL Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74LCX374MTCXNL3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX574 FAIRCHILD-74LCX574 Datasheet
767Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374_06 Datasheet
765Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ574FK TOSHIBA-TC7MZ574FK Datasheet
259Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74LCX374F TOSHIBA-TC74LCX374F Datasheet
326Kb / 9P
   LOW VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374 Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ374FK TOSHIBA-TC7MZ374FK Datasheet
260Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74LCX574F TOSHIBA-TC74LCX574F Datasheet
304Kb / 9P
   LOW VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
National Semiconductor ...
74LCX374 NSC-74LCX374 Datasheet
149Kb / 8P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX273 NSC-74LCX273 Datasheet
63Kb / 2P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374_08 Datasheet
671Kb / 15P
   74LCX374 Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com