công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX374MSA bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX374MSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCX374MSA bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCX374MSA Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74LCX374MSA Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
74LCX374 Rev. 2.0.0
Schematic Diagram (Generic for LCX Family)
ESD
ESD
Input Stage
Output
Input Stage
P1
P2
P5
X1
GTO™
VCC
VDD
N1
N+/P–
D2
P3
P4
N4
N5
N3
N+/P–
D4
N+/P–
D6
Data
Enable
N2


Số phần tương tự - 74LCX374MSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374MSA FAIRCHILD-74LCX374MSA Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
National Semiconductor ...
74LCX374MSA NSC-74LCX374MSA Datasheet
149Kb / 8P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374MSA FAIRCHILD-74LCX374MSA Datasheet
765Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX374MSAX FAIRCHILD-74LCX374MSAX Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
National Semiconductor ...
74LCX374MSAX NSC-74LCX374MSAX Datasheet
149Kb / 8P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74LCX374MSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX574 FAIRCHILD-74LCX574 Datasheet
767Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374_06 Datasheet
765Kb / 14P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ574FK TOSHIBA-TC7MZ574FK Datasheet
259Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74LCX374F TOSHIBA-TC74LCX374F Datasheet
326Kb / 9P
   LOW VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374 Datasheet
554Kb / 12P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ374FK TOSHIBA-TC7MZ374FK Datasheet
260Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC74LCX574F TOSHIBA-TC74LCX574F Datasheet
304Kb / 9P
   LOW VOLTAGE OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
National Semiconductor ...
74LCX374 NSC-74LCX374 Datasheet
149Kb / 8P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX273 NSC-74LCX273 Datasheet
63Kb / 2P
   Low-Voltage Octal D Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX374 FAIRCHILD-74LCX374_08 Datasheet
671Kb / 15P
   74LCX374 Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com