công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3USB30RSWR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3USB30RSWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3USB30RSWR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS3USB30RSWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3USB30RSWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
www.ti.com
1D
2D
50 W
50 W
VOUT1
VIN
Channel ON: 1D to D
Network Analyzer Setup
Source Power = 0 dBm
(632-mV P-P at 50-W load)
DC Bias = 350 mV
50 W
VCC
GND
VOUT2
Source
Signal
Channel OFF: 2D to D
Network Analyzer
VSEL
+
VSEL = VCC
S
VCC
GND
1D
VSEL
2D
D
50 W
50 W
VOUT1
VIN
Channel ON: 1D to D
Network Analyzer Setup
Source Power = 0 dBm
(632-mV P-P at 50-W load)
DC Bias = 350 mV
Network Analyzer
Source
Signal
VCTRL = GND
S
GND
400 mV
TS3USB30
HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH
WITH SINGLE ENABLE
SCDS237 – JUNE 2007
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 8. Crosstalk (XTALK)
Figure 9. Bandwidth (BW)
Figure 10. Propagation Delay
8
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS3USB30RSWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB30RSWR TI-TS3USB30RSWR Datasheet
770Kb / 18P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30RSWR TI-TS3USB30RSWR Datasheet
892Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
More results

Mô tả tương tự - TS3USB30RSWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB221 TI1-TS3USB221_17 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer ??Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
399Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI-TS3USB221_10 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3206 GMT-G3206 Datasheet
91Kb / 1P
   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer Demultiplexer Switch with Single Enable
logo
Texas Instruments
TS3USB221 TI-TS3USB221_08 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30 TI-TS3USB30_09 Datasheet
892Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30 TI-TS3USB30_08 Datasheet
770Kb / 18P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI1-TS3USB30E_13 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI-TS3USB30E Datasheet
705Kb / 15P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com