công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCL101B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện MCL101B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Small Signal Diodes
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MCL101B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MCL101B Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MCL101B, MCL101C
MCL101B, MCL101C
Surface Mount Small Signal Diodes
Kleinsignal-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2006-10-30
Dimensions - Maße [mm]
Power dissipation
Verlustleistung
400 mW
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
40...50 V
Glass case Quadro-MicroMELF
Glasgehäuse Quadro-MicroMELF
(LS-31)
Weight approx. – Gewicht ca.
0.01 g
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Maximum ratings and characteristics
Grenz- und Kennwerte
MCL101B
MCL101C
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM
50 V
40 V
Leakage current, Tj = 25°C
Sperrstrom, Tj = 25°C
VR = 40 V
IR
200 nA
VR = 30 V
IR
200 nA
Forward voltage, Tj = 25°C
Durchlass-Spannung, Tj = 25°C
IF = 1 mA
VF
< 0.4 V
< 0.39 V
IF = 15 mA
VF
< 0.95 V
< 0.9 V
Power dissipation − Verlustleistung
TA = 25°C
Ptot
400 mW 1)
Peak forward surge current, 10 µs square pulse
Stoßstrom für einen 10 µs Rechteckimpuls
TA = 25°C
IFSM
2 A
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
< 2.2 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug
IF = 5 mA über/through IR = 5 mA bis/to IR = 0.5 mA
trr
< 1 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-55...+200°C
-55…+200°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 300 K/W 1)
1
Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1


Số phần tương tự - MCL101B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MCL101B VISHAY-MCL101B Datasheet
98Kb / 4P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
Rev. 3, 25-Jun-01
MCL101B VISHAY-MCL101B Datasheet
122Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.3, 07-Mar-06
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MCL101B SEMTECH_ELEC-MCL101B Datasheet
174Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
MCL101B GOOD-ARK-MCL101B Datasheet
103Kb / 2P
   Small Signal Schottky Barrier Diodes
logo
Vishay Siliconix
MCL101B VISHAY-MCL101B Datasheet
164Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 05-Aug-10
More results

Mô tả tương tự - MCL101B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
MCL4148 DIOTEC-MCL4148 Datasheet
48Kb / 2P
   Surface mount Small Signal Diodes
1N4148WS DIOTEC-1N4148WS Datasheet
98Kb / 2P
   Surface mount Small Signal Diodes
MCL4148 DIOTEC-MCL4148_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
1N4148W DIOTEC-1N4148W Datasheet
104Kb / 2P
   Surface mount Small Signal Diodes
BAV19WS DIOTEC-BAV19WS Datasheet
111Kb / 2P
   Surface mount Small Signal Diodes
1N4148W DIOTEC-1N4148W_14 Datasheet
94Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
MCL103B DIOTEC-MCL103B_06 Datasheet
89Kb / 1P
   Surface Mount Small Signal Diodes
1N4148W DIOTEC-1N4148W_09 Datasheet
107Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
1N4148WS DIOTEC-1N4148WS_11 Datasheet
96Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
LS4148 DIOTEC-LS4148_07 Datasheet
103Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
1N4148WS DIOTEC-1N4148WS_14 Datasheet
93Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Diodes
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com