công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY133 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện BY133
Giải thích chi tiết về linh kiện  Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY133 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  BY133_07 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY133_07 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BY133 ... BY135
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage – Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 1 A
VF
< 1.3 V
Leakage current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 100°C
VR = VRRM
VR = VRRM
IR
IR
< 5 µA
< 50 µA
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 45 K/W 1)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschluss
RthT
< 15 K/W
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
120
100
80
60
40
20
0
[%]
I
FAV
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
50a-(1a-1.3v)
Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz
Durchlaß-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz
10
10
1
2
[A]
î
F
1
10
10
[n]
10
2
3


Số phần tương tự - BY133_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
BY133 WTE-BY133_06 Datasheet
59Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE STANDARD DIODE
logo
Semikron International
BY133 SEMIKRON-BY133_06 Datasheet
135Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results

Mô tả tương tự - BY133_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY550-50 DIOTEC-BY550-50_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Si-Rectifiers -Si-Gleichrichter
P600A DIOTEC-P600A_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY500-50 DIOTEC-BY500-50_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
UF600A DIOTEC-UF600A_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Ultrafast Switching Si-Rectifiers - Ultraschnelle Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com