công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8453LZ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8453LZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.7m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8453LZ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8453LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
3
©2007 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8453LZ Rev.C
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted
Figure 1.
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
20
40
60
80
100
VGS = 4V
VGS = 10V
VGS = 3V
VGS = 3.5V
VGS = 4.5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
On-Region Characteristics
Figure 2.
020
40
60
80
100
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V
GS = 4V
V
GS = 3.5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
ID, DRAIN CURRENT (A)
V
GS = 4.5V
V
GS = 3V
V
GS = 10V
Normalized On-Resistance
vs Drain Current and Gate Voltage
Figure 3. Normalized On- Resistance
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID = 15A
VGS = 10V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC
)
vs Junction Temperature
Figure 4.
2
468
10
3
6
9
12
15
18
21
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = 125oC
TJ = 25oC
ID = 15A
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
On-Resistance vs Gate to
Source Voltage
Figure 5. Transfer Characteristics
1
2345
0
20
40
60
80
100
VDS = 5V
PULSE DURATION = 80µs
DUTY CYCLE = 0.5%MAX
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 6.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 150oC
VGS = 0V
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
Source to Drain Diode
Forward Voltage vs Source Current


Số phần tương tự - FDD8453LZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8453LZ ISC-FDD8453LZ Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD8453LZ-F085 ONSEMI-FDD8453LZ-F085 Datasheet
510Kb / 8P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.5m廓
August-2017,Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8453LZ_F085 FAIRCHILD-FDD8453LZ_F085 Datasheet
417Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDD8453LZ_F085 FAIRCHILD-FDD8453LZ_F085_12 Datasheet
417Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.5m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD8453LZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8447L FAIRCHILD-FDD8447L_08 Datasheet
518Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.5m廓
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445_07 Datasheet
360Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444_10 Datasheet
300Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m廓
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445_10 Datasheet
528Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8447L-F085 FAIRCHILD-FDD8447L-F085 Datasheet
440Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 11.0m廓
FDP8447L FAIRCHILD-FDP8447L Datasheet
188Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8444L_F085 FAIRCHILD-FDD8444L_F085_09 Datasheet
394Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.0m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444_06 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com