công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFZ48RLPBF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFZ48RLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48RLPBF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFZ48RLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRFZ48RS/LPbF
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
AS S EMBLY
LOT CODE
RECT IFIER
INT ERNAT IONAL
AS S E MBLED ON WW 19, 1997
Note: "P" in ass embly line
pos ition indicates "Lead-Free"
IN T HE AS S EMB LY LINE "C"
LOGO
T HIS IS AN IRL3103L
L OT CODE 1789
EXAMPLE:
LINE C
DAT E CODE
WEEK 19
YEAR 7 = 1997
PART NUMBER
PART NUMBER
LOGO
LOT CODE
ASSEMBLY
INT ERNAT IONAL
RECT IFIER
PRODUCT (OPT IONAL)
P = DES IGNAT ES LEAD-F REE
A = ASSEMBL Y SIT E CODE
WEE K 19
YE AR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Số phần tương tự - IRFZ48RLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RLPBF VISHAY-IRFZ48RLPBF Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
More results

Mô tả tương tự - IRFZ48RLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFZ48PBF IRF-IRFZ48PBF Datasheet
3Mb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
IRF9Z14PBF IRF-IRF9Z14PBF Datasheet
257Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.50廓 , ID = -6.7A )
IRFR9024PBF IRF-IRFR9024PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.28廓 , ID = -8.8A )
IRCZ44 IRF-IRCZ44 Datasheet
132Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.028ohm, Id=50A)
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFD9110PBF IRF-IRFD9110PBF Datasheet
1Mb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -100V , RDS(on) = 1.2廓 , ID = -0.70A )
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFR9210PBF IRF-IRFR9210PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -200V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -1.9A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com