công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3335P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3335P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Narrowband FM Receiver
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3335P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC3335P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC3335P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC3335P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC3335P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3335P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3335P Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC3335
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
100
200
300
400
500
600
700
800
0
1.0
3.0
6.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
5.0
2.0
7.0
4.0
8.0
0
VCC (V)
Figure 2. Imeter versus Input
ICC, Carr. Det. Low (RF in = 10 mV)
ICC, Carr. Det. High (RF in = 0 mV)
Recovered Audio
–30
–40
–50
–60
2.0
–80
–90
– 100
– 120 – 110
– 70
12
11
10
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
– 130
RF INPUT (dBm)
Figure 3. Drain Current, Recovered
Audio versus Supply
A
MC3335
9
VCC
–70
10
–10
–60
–50
–40
20
–30
–20
–80
0
–30
–40
–50
–60
–80
–90
– 100
– 120 – 110
– 70
– 130
RF INPUT (dBm)
RF INPUT (dBm)
–70
10
–10
–60
–50
–40
20
–30
–20
–80
0
–30
–40
–50
–60
–80
–90
– 100
– 120 – 110
– 70
– 130
Figure 4. (S + N), N of 2nd Mixer
Figure 5. (S + N)/N versus Input
12
0.01
MC3335
7.5 k
S+N
S+N
N
N
0
RF INPUT (dBm)
–20
– 10
–70
10
–10
–60
–50
–40
20
–30
–20
–80
0
–30
–40
–50
–60
–80
–90
– 100
– 70
Figure 6. 1st Mixer 3rd Order Intermodulation
3rd Order Intermod.
Products
Desired Products
10
–10
–30
–40
– 20
RELATIVE INPUT FREQUENCY (kHz)
40
30
20
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
Figure 7. Detector Output versus Frequency


Số phần tương tự - MC3335P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33304 ONSEMI-MC33304 Datasheet
260Kb / 12P
   RAIL-TO-RAIL SLEEP-MODE OPERATIONAL AMPLIFIER
1996 REV 0
MC33304D ONSEMI-MC33304D Datasheet
260Kb / 12P
   RAIL-TO-RAIL SLEEP-MODE OPERATIONAL AMPLIFIER
1996 REV 0
MC33304P ONSEMI-MC33304P Datasheet
260Kb / 12P
   RAIL-TO-RAIL SLEEP-MODE OPERATIONAL AMPLIFIER
1996 REV 0
logo
Motorola, Inc
MC33318 MOTOROLA-MC33318 Datasheet
42Kb / 1P
   Voice switched Speakerphone circuit
logo
ON Semiconductor
MC33340 ONSEMI-MC33340 Datasheet
304Kb / 12P
   BATTERY FAST CHARGE CONTROLLERS
REV 3
More results

Mô tả tương tự - MC3335P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3367 MOTOROLA-MC3367 Datasheet
499Kb / 9P
   LOW VOLTAGE FM NARROWBAND RECEIVER
MC3374 MOTOROLA-MC3374 Datasheet
244Kb / 8P
   Low Voltage FM Narrowband Receiver
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13135 LANSDALE-ML13135 Datasheet
771Kb / 11P
   FM Communications Receiver; Dual Conversion Narrowband FM Receiver
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Sanyo Semicon Device
LA8604M SANYO-LA8604M Datasheet
136Kb / 8P
   Narrowband FM IF Stage
logo
Motorola, Inc
MC3363 MOTOROLA-MC3363 Datasheet
339Kb / 10P
   Low Power Dual Conversion FM Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com