công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFP460APBF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFP460APBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFP460APBF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRFP460APBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFP460APBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRFP460APbF
8
www.irf.com
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.11/03
Data and specifications subject to change without notice.
 Repetitive rating; pulse width limited by
max. junction temperature. ( See fig. 11 )
ƒ ISD ≤ 20A, di/dt ≤ 125A/µs, VDD ≤ V(BR)DSS,
TJ ≤ 150°C
‚ Starting TJ = 25°C, L = 4.3mH
RG = 25Ω, IAS = 20A. (See Figure 12)
„ Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%.
… Coss eff. is a fixed capacitance that gives the same charging time
as Coss while VDS is rising from 0 to 80% VDSS
Notes:
TO-247AC Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
LEAD ASSIGNMENTS
NOTES:
- D -
5.30 (.209)
4.70 (.185)
2.50 (.089)
1.50 (.059)
4
3X
0.80 (.031)
0.40 (.016)
2.60 (.102)
2.20 (.087)
3.40 (.133)
3.00 (.118)
3X
0.25 (.010) M C A S
4.30 (.170)
3.70 (.145)
- C -
2X
5.50 (.217)
4.50 (.177)
5.50 (.217)
0.25 (.010)
1.40 (.056)
1.00 (.039)
3.65 (.143)
3.55 (.140)
D
M
M
B
- A -
15.90 (.626)
15.30 (.602)
- B -
1
23
20.30 (.800)
19.70 (.775)
14.80 (.583)
14.20 (.559)
2.40 (.094)
2.00 (.079)
2X
2X
5.45 (.215)
1 DIMENSIONING & TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2 CONTROLLING DIMENSION : INCH.
3 CONFORMS TO JEDEC OUTLINE
TO-247-AC.
1 - GATE
2 - DRAIN
3 - SOURCE
4 - DRAIN
LEAD ASSIGNMENTS
Hexfet
1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
4 - Drain
IGBT
1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter
4 - Collector
TO-247AC Part Marking Information
EXAMPLE:
ASSEMBLED ON WW 35, 2000
LOT CODE 5657
WITH ASSEMBLY
THIS IS AN IRFPE30
IN THE AS SEMBLY LINE "H"
035H
LOGO
INTERNATIONAL
RECTIFIER
IRFPE30
LOT CODE
ASSEMBLY
56
57
PART NUMBER
DATE CODE
YEAR 0 = 2000
WEEK 35
LINE H
Note: "P" in assembly line
position indicates "Lead-Free"


Số phần tương tự - IRFP460APBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFP460APBF ISC-IRFP460APBF Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRFP460APBF VISHAY-IRFP460APBF Datasheet
212Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - IRFP460APBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460AS IRF-IRFP460AS Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460N IRF-IRFP460N Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.24ohm, Id=20A)
IRFB17N50LPBF IRF-IRFB17N50LPBF Datasheet
180Kb / 8P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)typ.=0.28廓 , ID=16A )
IRFR13N20DPBF IRF-IRFR13N20DPBF Datasheet
688Kb / 11P
   SMPS MOSFET ( VDSS=200V , RDS(on)max=0.235廓 , ID=13A )
IRFP460 IRF-IRFP460 Datasheet
163Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460P IRF-IRFP460P Datasheet
174Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP460LC IRF-IRFP460LC Datasheet
338Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.27ohm, Id=20A)
IRFP22N50APBF IRF-IRFP22N50APBF Datasheet
191Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.23廓 , ID = 22A )
IRFR420APBF IRF-IRFR420APBF Datasheet
225Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) max = 3.0廓 , ID = 3.3A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com