công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRLZ34NSPBF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRLZ34NSPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ34NSPBF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLZ34NSPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
IRLZ34NS/LPbF
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
AS S E MBL Y
LOT CODE
RE CT IFIER
INT ER NAT IONAL
AS S EMBL ED ON WW 19, 1997
Note: "P" in as s embly line
position indicates "Lead-Free"
IN T HE AS S E MB LY LINE "C"
LOGO
T HIS IS AN IRL 3103L
L OT CODE 1789
EXAMPL E:
LINE C
DAT E CODE
WE EK 19
YE AR 7 = 1997
PAR T NUMBER
PART NUMB ER
LOGO
LOT CODE
AS S EMBLY
INT E RNAT IONAL
RECT IF IER
PRODUCT (OPT IONAL)
P = DE S IGNAT E S L EAD-FR EE
A = AS S EMBL Y S IT E CODE
WEE K 19
YEAR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Số phần tương tự - IRLZ34NSPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
298Kb / 11P
   Fast Switching
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF_15 Datasheet
298Kb / 11P
   Fast Switching
More results

Mô tả tương tự - IRLZ34NSPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
IRLR014NPBF IRF-IRLR014NPBF Datasheet
281Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.14廓 , ID = 10A )
IRLL2705PBF IRF-IRLL2705PBF Datasheet
220Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.04廓 , ID = 3.8A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com